Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HCPL261A Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
6
6 − 129
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
XXX
YWW
87
65
4
3
2
1
PIN
ONE
7°
5.842 ± 0.203
(0.236 ± 0.008)
3.937 ± 0.127
(0.155 ± 0.005)
0.381 ± 0.076
(0.016 ± 0.003)
1.270
(0.050)
BSG
5.080 ± 0.005
(0.200 ± 0.005)
3.175 ± 0.127
(0.125 ± 0.005)
1.524
(0.060)
45° X
0.432
(0.017)
0.228 ± 0.025
(0.009 ± 0.001)
LEAD COPLANARITY ± 0.051
(0.002)
0.152 ± 0.051
(0.006 ± 0.002)
TYPE NUMBER (LAST 3 DIGITS)
DATE CODE
"HP" IS MARKED ON THE UNDERSIDE
OF THE PACKAGE
DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES).
0.406
(0.016)
MIN.
安全規格について
・HCPL-261A/263A/061A/063A 及び HCPL-261N/263N/061N/
063N は、以下のような機関から承認されています。
・UL(ファイル No.55361)
・CSA(ファイル No.CA88324)
・VDE0884(HCPL-261X/061X #060)
図3.8ピンミニフラットタイプ(HCPL-061A/061N/063A/063N)
絶縁関連規格(HCPL-061A/061N/063A/063N/ のみ)
項 目
記 号
値
単 位
条 件
最小外部空間距離
L(IO1)
4.9
mm
入力端子と出力端子で測定
(クリアランス)
最小外部沿面距離
L(IO2)
4.8
mm
入力端子と出力端子で測定
(クリページ)
最小内部空間距離
0.08
mm
導体間絶縁距離
(クリアランス)
沿面抵抗
CTI
200
Volts
DIN IEC 112/ VDE 0303 Part 1
絶縁グループ(DIN VDE 0110)
IIIa
材料グループは DIN VDE 0110
絶縁関連規格(HCPL-261A/261N/263A/263N/ のみ)
項 目
記 号
値
単 位
条 件
最小外部空間距離
L(IO1)
7.1
mm
入力端子と出力端子で測定
(クリアランス)
最小外部沿面距離
L(IO2)
7.4
mm
入力端子と出力端子で測定
(クリページ)
最小内部空間距離
0.08
mm
導体間絶縁距離
(クリアランス)
沿面抵抗
CTI
200
Volts
DIN IEC 112/ VDE 0303 Part 1
絶縁グループ(DIN VDE 0110)
IIIa
材料グループは DIN VDE 0110
0.127
注)モールドのバリを含んだパッケージ長は,5,207 ± 0,254mm です。
0.305
(0.012)
(注)
5.994
0.406
0.229
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 129
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com