Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HCPL261A Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
6
6 − 127
HCPL-261A
HCPL-061A
HCPL-263A
HCPL-063A
HCPL-261N
HCPL-061N
HCPL-263N
HCPL-063N
高 CMR 、高速(10MBd)
低入力フォトカプラ
特 長
● 低入力(3.0mA)
● HCMOS/LSTTL/TTL コンパチブル
● 高 CMR
HCPL-261A:1000V/
µs @ VCM = 50V
HCPL-261N:15kV/
µs @ VCM = 1000V
● 高速:10MBd(Typ.)
● − 40 ∼ 85℃で特性保証
● 安全規格の承認
 UL1577:2500Vrms、1 分間
5kVrms、1 分間 /(HCPL-26XX#020)
 CSA 認可
 VDE0884(オプション 060)
VIORM = 630 Vpeak(HCPL-261A/IN)
= 560 Vpeak(HCPL-061A/IN)
応 用
● 6N137 低電流タイプ
● ラインレシーバ
● データ伝送
● コンピュータ周辺機器のインタフェース
● A/D、D/A 交換のディジタルアイソレーション
● スイッチング電源
● 測定器の入力・出力間アイソレーション
● グランドループ回避
● パルストランスの置き換え
概 説
HCPL-261A シリーズは、従来の 6N137 シリーズに、HCMOS
コンパチブルという要素を組み込んだ製品で、
製品単体でイ
ンタフェース素子としての機能を持っています。
入力側には、AlGaAs LED が使われていて、劣化の改善及び
低電流動作を保証しています。
1 チャンネルタイプは、イネーブル端子により、多くのアプ
リケーションに対応します。出力形式は、オープンコレクタ
ショットキークランプ、トランジスタです。内部シールドに
より、HCPL-261Aシリーズは、1000V/
µs、HCPL-261Nシリー
ズは、15,000V/
µs(Agilent の推奨駆動回路を使用した場合)
の同相雑音除去能力を保証しています。
発注方法
例:
HCPL-261A #XXX
オプションなし= 50 個単位チューブ
(DIP タイプ)
100 個単位チューブ
(SO8 タイプ)
020 =高圧オプション VISO = 5kV、
1分間(HCPL-26XX のみ)
060 = VDE0884 認定オプション
(HCPL-261A/1N、HCPL-061A/1Nのみ)
300 =ガルウィングリードオプション、
50個単位チューブ(HCPL-26XXのみ)
500 =テープ & リールオプション、
1000 個単位リール(HCPL-26XX)
1500 個単位リール(HCPL-06XX)
型番セクションガイド
Package Configuration
標準
高 CMR
1 チャンネル DIP タイプ
HCPL-261A
HCPL-261N
2 チャンネル DIP タイプ
HCPL-263A
HCPL-263N
1 チャンネル SO8 タイプ
HCPL-061A
HCPL-061N
2 チャンネル SO8 タイプ
HCPL-063A
HCPL-063N
1
2
3
4
8
7
6
5
CATHODE
ANODE
GND
V
VCC
OUT
VO
HCPL-261A/261N
E
LED
イネーブル 出力
ON
H
L
OFF
H
H
ON
L
H
OFF
L
H
(1 チャンネルのみ)
1
2
3
4
8
7
6
5
ANODE 2
CATHODE 2
CATHODE 1
ANODE 1
GND
V
VCC
O2
VO1
HCPL-263A/263N
HCPL-261X/061X
HCPL-263X/063X
E
(内部ブロック図)
0.1
µF のバイパスキャパシタを 5-8 ピン間に接続してください。
取り扱い上の注意:製品を取り扱う際には、静電気放電による破壊、機能低下を防ぐため、一般的な静電気対策をとる必
要があります。別途の製品取扱注意事項を必ずお読み下さい。
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 127
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - HCPL261A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2611 FAIRCHILD-HCPL2611 Datasheet
322Kb / 12P
High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
logo
ON Semiconductor
HCPL2611 ONSEMI-HCPL2611 Datasheet
1Mb / 15P
Single-Channel: 6N137, HCPL2601, HCPL2611 Dual-Channel: HCPL2630, HCPL2631 High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
January 2011 Rev. 1.0.8
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2611M FAIRCHILD-HCPL2611M Datasheet
457Kb / 13P
High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
logo
ON Semiconductor
HCPL2611M ONSEMI-HCPL2611M Datasheet
644Kb / 18P
8-Pin DIP High-Speed 10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
June, 2021 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2611S FAIRCHILD-HCPL2611S Datasheet
322Kb / 12P
High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
More results

Similar Description - HCPL261A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC3202B TOREX-XC3202B Datasheet
316Kb / 9P
鵝롦텋縕삯쎔?쎼깫?쇈꺂 IC竊덄즯麗쀣궩?녈궢
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2303LVM AKM-AK2303LVM Datasheet
955Kb / 40P
PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
National Instruments Co...
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com