Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCI01 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PCI01
Description  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PCI01 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 34 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 15
PCI 01
Rel. 3.00
JUMPERS
Esiste a bordo della PCI 01, un jumper a 2 vie, con cui é possibile effettuare la configurazione della
scheda per la gestione con un BUS dati ad 8 o 16 bits.
Di seguito é riportata una descrizione tabellare delle possibili connessioni del jumper con la relativa
funzione. Per l’individuazione del componente a bordo della scheda, si utilizzi invece la figura 7.
Nella seguente tabella l'* indica la connessione di default, ovvero quella impostata in fase di
collaudo, con cui la scheda viene fornita.
FIGURA 10: TABELLA DEI JUMPERS
INTERFACCIAMENTO DELLA SCHEDA
Al fine di evitare eventuali problemi di collegamento della scheda con tutta l'elettronica del campo
a cui la PCI 01 si deve interfacciare, si devono seguire le informazioni riportate nei precenti paragrafi
e le relative figura che illustano le modalità interne di connessione.
- Per i segnali optoisolati d'ingresso, all'esterno devono essere collegati i soli contatti da acquisire.
Tali contatti (relé, fine-corsa, interruttori, ecc.) devono collegare o meno il segnale d'ingresso INx.y
alla GND opto. Per quanto rigurda la corrispondenza dei segnali logici, il contatto aperto genera
un 1 logico, mentre il contatto chiuso genera uno 0 logico, secondo la normativa NPN.
- Tutti i segnali a livello TTL possono essere collegati a linee dello stesso tipo riferite alla massa
digitale della scheda. Per quanto riguarda la corrispondenza con i relativi segnali logici, uno 0
logico corrisponde all’uscita TTL a 0 Vdc, mentre uno stato logico 1 corrisponde a +5 Vdc.
JUMPER
CONNESSIONE
UTILIZZO
DEF.
DIP1.1
OFF
Configura la scheda per essere gestita tramite un
BUS dati a 16 bits.
ON
Configura la scheda per essere gestita tramite un
BUS dati ad 8 bits.
*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com