Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCI01 Datasheet(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PCI01
Description  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 Datasheet(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PCI01 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 34 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 14
PCI 01
Rel. 3.00
SEGNALAZIONI VISIVE
Le scheda PCI 01 é dotata di una serie di LEDs con cui vengono segnalate alcune condizioni di stato,
come descritto nella seguente tabella:
FIGURA 9: TABELLA DELLE SEGNALAZIONI VISIVE
La funzione principale di questi LEDs é quella di fornire un’indicazione visiva dello stato della
scheda, facilitando quindi le operazioni di debug e di verifica di funzionamento di tutto il sistema.
Per una più facile individuazione di tali segnalazione visive, si faccia riferimento alla figura 7.
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE
La PCI 01 dispone di una efficiente circuiteria che si presta a risolvere in modo comodo ed efficace
il problema dell’alimentazione della scheda, in qualsiasi condizione di utilizzo.
Di seguito vengono riportate le tensioni necessarie, in funzione delle varie versioni dellla scheda:
+24 Vdc: Fornisce alimentazione agli optoisolatori della sezione di ingresso della scheda; deve
essere di circa +24 Vdc e deve essere fornita tramite i pin 17-18 e 19-20 di K2 o K3.
+5 Vdc:
Fornisce alimentazione alla logica di controllo della scheda; deve essere di
+5 Vdc
± 5% e deve essere fornita tramite gli appositi pin del connettore K1 (ABACO®
BUS).
Per garantire la massima immunità ai disturbi e quindi un corretto funzionamento della scheda, é
necessario che la tensione + 5Vdc sia galvanicamente isolata dalla +24 Vdc e da altre eventuali
alimentazioni presenti nel sistema.
LED
COLORE
FUNZIONE
L33
Rosso
Se attivo, indica la selezione del BUS dati a 16 bit.
L34
Giallo
Se attivo, indica la selezione del BUS dati ad 8 bit.
LA0
÷LA7
Verdi
Visualizzano lo stato delle otto linee d’ingresso optoisolate NPN
della sezione A, rispettivamente INA.0
÷INA.7.
Il LED attivo corrisponde al contatto d’ingresso chiuso.
LB0
÷LB7
Gialli
Visualizzano lo stato delle otto linee d’ingresso optoisolate NPN
della sezione B, rispettivamente INB.0
÷INB.7.
Il LED attivo corrisponde al contatto d’ingresso chiuso.
LC0
÷LC7
Verdi
Visualizzano lo stato delle otto linee d’ingresso optoisolate NPN
della sezione C, rispettivamente INC.0
÷INC.7.
Il LED attivo corrisponde al contatto d’ingresso chiuso.
LD0
÷LD7
Gialli
Visualizzano lo stato delle otto linee d’ingresso optoisolate NPN
della sezione D, rispettivamente IND.0
÷IND.7.
Il LED attivo corrisponde al contatto d’ingresso chiuso.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com