Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCI01 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PCI01
Description  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PCI01 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 34 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 2
PCI 01
Rel. 3.00
DESCRIZIONE GENERALE
DESCRIZIONE GENERALE
La PCI 01 (Periphelal Coupled Input 32 ingressi NPN) é un potente modulo di input digitale che
mette a disposizione un elevato numero di ingressi optoisolati. Questa estrema compattezza, che
contradistingue le schede della grifo®, consente di ottimizzare gli spazi ed i costi delle applicazioni
finali.
Le32 linee, galvanicamente isolate e di tipo NPN, sono provviste di un filtro a
π e di un LED di
segnalazione dello stato per ogni singolo ingresso. Questa soluzione consente un’alta immunità ai
disturbi ed un immediato controllo visivo dello stato delle linee.
Il collegamento con il mondo esterno é effettuato tramite due comodi connettori standarizzati di
input digitale posti sulla parte anteriore della scheda. Questo garantisce una perfetta interscambiabilità
tra tutte le schede di I/O presenti nel carteggio industriale ABACO®.
Per facilitare il lavoro di collegamento dei vari segnali con il campo, sono disponibili una serie di
moduli BLOCK della serie FBC che consentono di dipanare i collegamenti provenienti dai due
Flat-Cable portandoli su delle comode morsettiere a rapida estrazione. Le più indicate sono la
FBC 20, FBC 120, FBC L22 ed FBC L20. Le ultime due FBC, la L22 e la L20, consentono di
visualizzare lo stato degli ingressi optoisolati, tramite una serie di LEDs, facilitando il lavoro di
controllo di una corretta cablatura anche quando le schede sono inserite nei Rack.
La scheda occupa solo quattro Bytes nel campo di indirizzamento ed una sua importante caratteristica
é quella di poter operare su un BUS ad 8 o 16 Bits di dati. La selezione della modalità operativa in
Byte o Word é effettuata da un comodo jumper ed é inoltre visualizzata da appositi LEDs.
- Formato Singola Europa 100x160 mm
- Interfaccia al BUS Industriale ABACO®
- 32 linee di ingresso Digitali Optoisolate NPN con Filtro
π su tutti gli ingressi
- 32 LEDs di segnalazione dello stato logico di ciascun ingresso optoisolato
- Selezione del mappagio nello spazio di I/O tramite il dip-switch di bordo
- Spazio di indirizzamento occupato pari a soli 4 bytes contigui
- Gestione di un BUS dati ad 8 o 16 Bits, selezionabili tramite jumper
- 2 LEDs di visualizzazione configurazione dell'interfaccia al BUS
- 2 connettori standard di ingresso da 20 vie
- Interfacciamento diretto ai moduli da campo tipo FBC 20, FBC L22, ecc.
- Unica tensione di alimentazione della logica della scheda a +5Vdc
- Tensione di alimentazione degli optoisolatori d’ingresso di +24Vdc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com