Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCI01 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PCI01
Description  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  PCI01 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 34 page
background image
Via dell' Artigiano, 8/6
40016 San Giorgio di Piano
(Bologna) ITALY
E-mail: grifo@grifo.it
http://www.grifo.it
http://www.grifo.com
Tel. +39 051 892.052 (r.a.)
FAX: +39 051 893.661
, GPC®, grifo®, sono marchi registrati della ditta grifo®
MANUALE TECNICO
Edizione 3.00
Rel. 09 Febbraio 2001
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
PCI 01
Periphelar Coupled Input NPN
PCI 01
Formato Singola Europa 100x160 mm; interfaccia al BUS Industriale
ABACO®; 32 linee di ingresso Digitali Optoisolate NPN con Filtro
π su tutti gli ingressi; 32 LEDs di segnalazione dello stato logico di
ciascun ingresso optoisolato; selezione del mappagio nello spazio di
I/O tramite il dip-switch di bordo; spazio di indirizzamento occupato
pari a soli 4 bytes contigui; gestione di un BUS dati ad 8 o 16 Bits,
selezionabili tramite jumper; 2 LEDs di visualizzazione
configurazione dell'interfaccia al BUS; 2 connettori standard di
ingresso da 20 vie; interfacciamento diretto ai moduli da campo tipo
FBC 20, FBC L22, ecc.; unica tensione di alimentazione della
logica della scheda a +5Vdc; tensione di alimentazione degli
optoisolatori d’ingresso di +24Vdc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com