Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KWDCLMS1.PC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KWDCLMS1.PC
Description  White Goods Lighting
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDCLMS1.PC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDCLMS1.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2015-01-19
2
Version 1.1
KW DCLMS1.PC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 24
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 20 mA
[K]
I
V [mcd]
KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1
4500
2100 ... 3300
Q65111A4105
KW DCLMS1.PC-BYCX-5H7I-1
5000
2100 ... 3300
Q65111A4104
KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1
8000
2100 ... 3300
Q65111A4103
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 means that only one group BY, BZ, CX
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BY, BZ, CX enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. KW
DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit
nur eine der Farbortgruppen enthalten ist.
KW
DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In
einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com