Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWUWS2W Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWUWS2W
Description  compact lightsource in SMT technology with glass window on top
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWUWS2W Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LECWUWS2W Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
Version 2.4 (not for new design)
LE CWUW S2W
2017-09-12
17
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
OHA00539
OS
RA
M
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSR
AM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
ity
In
di
c
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
, o
r
re
flo
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
se
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
s
si
n
g
(p
e
a
k
p
a
ck
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
vi
c
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
ve
h
u
m
id
it
y
(R
H).
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
co
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k,
se
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
ca
l
w
it
h
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
ith
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
s
e
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
t
im
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
ce
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
tim
e
>
1
Y
e
a
r
Fl
o
o
r t
im
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
TO
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
hi
s
ba
g
co
n
ta
in
s
C
A
U
TI
O
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0%
R
H.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
6
F
lo
o
r
tim
e
6
H
o
u
rs
a
)
Hu
m
id
ity
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
va
p
o
r-
p
h
a
se
r
e
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
cka
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ice
s
th
a
t
w
ill
b
e
su
b
je
ct
e
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
life
in
se
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
ist
u
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
co
n
d
iti
o
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
ca
l w
ith
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
vi
ce
s
re
q
u
ir
e
b
a
ki
n
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
se
a
l d
a
te
M
o
ist
u
re
L
e
v
e
l 1
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
a
4
.
If
b
a
kin
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
ce
d
u
re
.
F
lo
o
r
tim
e
se
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
co
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r tim
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
TO
S
E
M
IC
O
N
DU
C
TO
RS
M
O
IS
TUR
E
S
E
N
S
IT
IV
E
Th
is
b
ag
co
nt
ai
n
s
C
A
U
TIO
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
Ho
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com