Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWUWS2W Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWUWS2W
Description  compact lightsource in SMT technology with glass window on top
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWUWS2W Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECWUWS2W Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWUWS2W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2017-09-12
2
Version 2.4 (not for new design)
LE CWUW S2W
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LE CWUW S2W-MXMY-CHCL+NXNY-UW bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen NX oder NY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE CWUW S2W-MXMY-CHCL+NXNY-UW bedeutet, dass auf einem Gurt nur
eine der Farbortgruppen -CH oder -CL enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LE CWUW S2W-MXMY-CHCL+NXNY-UW means that only one group NX or NY will be shippable
for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity
coordinate
groups
will
be
shipped
in
any
one
reel
.
E.g.
LE CWUW S2W-MXMY-CHCL+NXNY-UW means that only chromaticity coordinate group -CH or CL will be
shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtfluss
1) Seite 19
Luminous Flux
1) page 19
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CWUW S2W
-MXMY-CHCL
+NXNY-UW
warm white
ultra white
150 ...
210
280 ...
390
Q65111A3152



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com