Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LB-CL7P Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-CL7P
Description  SMD ceramic package with silicone resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-CL7P Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-CL7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LB-CL7P Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2012-08-02
18
DRAFT – For Reference only. Subject to change
without notice.
Draft Version 0.1
LB CL7P
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Moderate risk (exposure
time 0,25 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Moderate risk
(Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
ist
u
re
Le
vel
3
F
lo
or
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
Le
v
e
l 6
Fl
oor
time
6
H
o
u
rs
a
) H
u
m
idity
I
n
di
c
a
tor
C
a
rd
is
>
1
0%
w
hen
re
a
d
a
t
23
˚C
±
5
˚
C,
o
r
re
flow
, v
a
po
r-p
h
a
s
e
re
flo
w
, or
e
quiv
a
le
nt
proc
es
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
. A
fter
thi
s
b
a
g
is
ope
ne
d
,
d
ev
ic
es
t
h
a
t w
ill
b
e
s
u
b
jec
ted
to
i
n
fr
a
red
1
.
S
he
lf
l
if
e
i
n
s
e
a
le
d
ba
g
:
2
4
m
ont
hs
a
t <
40
˚C
a
n
d
<
90%
re
la
tiv
e
h
u
m
idi
ty
(R
H)
.
M
oi
s
tu
re
Le
vel
5
a
a
t f
a
cto
ry
c
o
n
diti
on
s
o
f
(if
b
la
n
k,
se
a
l d
a
te
is
i
de
nti
c
a
l w
ith
d
a
te
c
ode
).
a
) M
o
u
nt
e
d
w
ith
in
b
)
S
tore
d
a
t
b
od
y
tem
p.
3
. D
ev
ice
s
re
q
u
ir
e
ba
ki
ng,
b
e
fo
re
m
o
u
nti
ng
, if:
B
a
g
s
e
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
Lev
e
l 1
M
ois
tu
re
L
ev
e
l
2
M
ois
tu
re
L
ev
el
2
a
4.
If
b
a
k
ing
is
re
q
u
ire
d,
b
) 2
a
or
2
b
is
n
ot
m
et.
D
a
te
a
nd
t
im
e
o
pen
ed:
ref
ere
n
c
e
I
PC
/JE
D
E
C
J
-S
TD
-0
3
3
f
or
b
a
k
e
pr
o
ced
u
re.
Floo
r tim
e
s
ee
b
e
lo
w
If
b
la
nk,
se
e
b
a
r c
ode
l
ab
e
l
F
lo
or
t
im
e
>
1
Y
e
a
r
Floo
r ti
m
e
1
Ye
a
r
F
lo
o
r ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
Le
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
vel
5
˚C
).
OP
TO
S
E
M
IC
O
ND
UC
TO
R
S
M
O
IS
T
UR
E
S
E
N
S
IT
IV
E
Thi
s b
ag
con
ta
in
s
CA
U
TION
F
lo
o
r tim
e
72
Ho
u
rs
F
loo
r ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
loo
r tim
e
24
H
o
u
rs
3
0
˚C
/60%
R
H
.
_
<
L
E
VE
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com