Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 21 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 21 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.3.0_00
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
21
3. E
2PROMアクセス途中からのフェーズ合わせ
S-24CS64Aには、リセット (内部回路のリセット) 端子がありませんので、外部から強制的にリセット
することができません。したがって、
E
2PROMへの通信中断が起きた場合は、ソフトウエア的に対処す
る必要があります。
たとえば、マイコンに対してリセット信号が入力された場合でも、
E
2PROMへストップコンディション
を入力しない限り、
E
2PROM内部回路はリセットされません。当然E2PROMは状態を保持していますの
で、次の動作に入ることができません。特に電源電圧の降下時にマイコンだけがリセットされた場合が、
これに該当します。この状態で電源電圧が復帰した場合は、
E
2PROMをリセットしたあと (マイコンと
のフェーズを合わせたあと
) に、命令を入力してください。このリセット方法を以下に示します。
【
E
2PROMのリセット方法】
通常はスタートおよびストップ命令で、リセットは実行できますが、
E
2PROM がデータ“0”読み
出し中、またはアクノリッジ出力中は、
SDA ラインに“0”を出力していますので、この状態から
マイコンは
SDA ラインに命令を出力することはできません。この場合は、E
2PROM のアクノリッ
ジ出力動作または読み出し動作を終了させてから、あらためてスタート命令を入力します。
この手続きを図
24 に示します。
はじめにスタートコンディションを入力します。続けて
SCL を 9 クロック (ダミークロック) 送り
ます。その間、マイコンは
SDA ラインをハイレベル状態に保ちます。この動作で E
2PROM はアク
ノリッジ出力動作またはデータ出力を中止しますので、続けてスタートコンディションを入力しま
す
*1。スタートコンディションが入力されると、E2PROM はリセットされます。その後、念のため、
ストップコンディションを
E
2PROM に入力してください。通常のオペレーションが可能になりま
す。
SCL
SDA
スタート
コンディション
ストップ
コンディション
スタート
コンディション
ダミークロック
1
2
89
図
24 E
2PROM のリセット方法
*1. 9 クロック (ダミークロック) の終了後、スタートコンディションの入力なしに、そのまま SCL
のクロックを出し続けると、ストップコンディションを受け取った時点で書き込み動作に入っ
てしまう可能性があります。これを避けるために、
9 クロック (ダミークロック) の終了後、ス
タートコンディションの入力を行ってください。
備考
ダミークロックによるリセット方法は、電源電圧立ち上げ後、システムの初期化の際に実
行することを推奨します。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com