Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 13 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 13 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 10Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 11Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 12Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 13Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 14Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 15Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 16Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.3.0_00
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
13
6.2 ページライト
S-24CS64Aは、最大32バイトのページ書き込みが可能です。
基本的なデータ転送手順は、バイトライトと同様ですが、
8ビットの書き込みデータをページサイズ
分、連続して受け取ることでページライトを行います。
E
2PROMがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード / ライト命令
コード“
0”を受け取ると、アクノリッジを発生します。次に、8ビット長の上位ワードアドレスを受
け取り、アクノリッジを発生します。続けて
8ビット長の下位ワードアドレスを受け取り、アクノリ
ッジを発生します。さらに、
8ビットの書き込みデータを受け取り、アクノリッジを発生した後、続
けて次のワードアドレスに相当する
8ビットの書き込みデータを受け取り、アクノリッジを発生しま
す。以後、連続的に
8ビットの書き込みデータの受け取りとアクノリッジの発生を繰り返し、最大ペ
ージサイズ分の書き込みデータを受け取ることができます。
最後に、ストップコンディションを受け取ることで、指定したメモリアドレスからはじまる書き込み
データを受け取ったページサイズに相当する
E
2PROMの書き換え動作が開始します。
S
T
A
R
T
1
0
1
0
W
R
I
T
E
S
T
O
P
DEVICE
ADDRESS
下位
WORD ADDRESS (n)
上位
WORD ADDRESS (n)
R
/
W
M
S
B
SDA
LINE
A2 A1 A0
A
C
K
L
S
B
A
C
K
A
C
K
0
X
X
X W12
D7
D0
ADR INC
A
C
K
ADR INC
A
C
K
DATA (n)
DATA (n+x)
W11W10W9
W7
W5 W4 W3 W2 W1 W0
W6
W8
D7
D0
図
13 ページライト
ワードアドレスの下位
5ビットは、8ビットの書き込みデータを受け取る毎に自動的にインクリメント
されます。書き込みデータが
32バイトを越える場合であってもワードアドレスの上位8ビットは変化
せず、下位
5ビットがロールオーバーし、書き込みデータは重ね書きされます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com