Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 1 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 1 Page - Seiko Instruments Inc

  S24CS64A Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 44 page
background image
Rev.3.0_00
2 ワイヤ CMOS シリアル E2PROM
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
1
S-24CS64A は、低消費電流、ワイドレンジ動作の 2 ワイヤ
シリアル
E
2PROM です。容量は 64K ビットで、構成は 8192
語
×8 ビットです。ページライト、シーケンシャルリードが
可能です。
■ 特長
• 低消費電流
スタンバイ時
:
5.0
µA Max. (VCC=5.5 V)
読み出し時
:
0.8 mA Max. (VCC
=5.5 V)
• 広動作電圧範囲
読み出し
:
1.8 ~ 5.5 V
書き込み
:
2.7 ~ 5.5 V
• ページライト機能
32 バイト/ページ
• シーケンシャルリード機能
• 動作周波数
400 kHz (VCC
=5 V ± 10 %)
• 低電源電圧時書き込み禁止機能
• 書き換え回数
:
10
6 回/語* (+25°C 時) 書き換え可能、
10
5 回/語* (+85°C 時)
*アドレス毎 (語:8 ビット)
• データ保持
:
10 年 (
+85°C 時 10
5 回書き換え後)
• ライトプロテクト機能
:
100%
• 鉛フリー製品
■ パッケージ
パッケージ名
図面コード
パッケージ図面
テープ図面
リール図面
8-Pin SOP (JEDEC)
FJ008-A
FJ008-D
FJ008-D
8-Pin TSSOP
FT008-A
FT008-E
FT008-E
WLP-8C
HC008-A
HC008-A
HC008-A
注意
本製品は
AV機器、OA機器、通信機器等の一般的な電子機器に使用されることを意図したものです。自
動車搭載機器(カーオーディオ、キーレスエントリ、エンジン制御等を含む)、医療機器用途で使用を
お考えの際は必ず事前に弊社窓口まで御相談ください。


Similar Part No. - S24CS64A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seiko Instruments Inc
S24CS0 SII-S24CS0 Datasheet
683Kb / 47P
2-WIRE CMOS SERIAL E2PROM
logo
ABLIC Inc.
S24CS0 ABLIC-S24CS0 Datasheet
456Kb / 37P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.3.1_03
logo
Seiko Instruments Inc
S24CS01A SII-S24CS01A Datasheet
559Kb / 46P
S24CS01A
S24CS02A SII-S24CS02A Datasheet
683Kb / 47P
2-WIRE CMOS SERIAL E2PROM
S24CS08A SII-S24CS08A Datasheet
683Kb / 47P
2-WIRE CMOS SERIAL E2PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com