Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 5 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 5 Page - Seiko Instruments Inc

  S24CS64A Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.3.0_00
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
5
■ 推奨動作条件
表
5
項
目
記号
条
件
Min.
Typ.
Max.
単位
電源電圧
VCC
読み出し
1.8
5.5
V
書き込み
2.7
5.5
V
高レベル入力電圧
VIH
VCC
=2.5 ∼ 5.5 V
0.7
×VCC
VCC
V
VCC
=1.8 ∼ 2.5 V
0.8
×VCC
VCC
V
低レベル入力電圧
VIL
VCC
=2.5 ∼ 5.5 V
0.0
0.3
×VCC
V
VCC
=1.8 ∼ 2.5 V
0.0
0.2
×VCC
V
動作温度
Topr
−40
+85
°C
■ 端子容量
表
6
(Ta
=25°C、f=1.0 MHz、VCC=5 V)
項
目
記号
条
件
Min.
Typ.
Max.
単位
入力容量
CIN
VIN
=0 V (SCL、A0、A1、A2、WP)
10
pF
入出力容量
CI / O
VI / O
=0 V (SDA)
10
pF
■ 書き換え回数
表
7
項
目
記
号
動作温度
Min.
Typ.
Max.
単位
書き換え回数
NW
−40 ~ +85°C
10
5
回/語
*
*アドレス毎 (語:8ビット)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com