Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 7 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 7 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 10Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 11Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.3.0_00
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
7
■
AC電気的特性
表
10 測定条件
入力パルス電圧
0.1
× VCC ∼ 0.9 × VCC
入力パルス立ち上がり
/
立ち下がり時間
20 ns
出力判定電圧
0.5
× VCC
出力負荷
100 pF
+プルアップ抵抗 1.0 kΩ
SDA
C=100 pF
VCC
R=1.0 k
Ω
図
5 出力負荷回路
表
11
項
目
記号
VCC
=4.5 ~ 5.5 V VCC=1.8 ~ 4.5 V 単位
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
SCLクロック周波数
fSCL
0
 400
0
 100 kHz
SCLクロック“L”時間
tLOW
1.0
4.7
µs
SCLクロック“H”時間
tHIGH
0.9
4.0
µs
SDA出力遅延時間
tAA
0.1
0.9
0.1
3.5
µs
SDA出力保持時間
tDH
50
 100 
ns
スタートコンディションセットアップ時間
tSU.STA 0.6
4.7
µs
スタートコンディションホールド時間
tHD.STA 0.6
4.0
µs
データ入力セットアップ時間
tSU.DAT 100
 200 
ns
データ入力ホールド時間
tHD.DAT
0
0
ns
ストップコンディションセットアップ時間
tSU.STO 0.6
4.7
µs
SCL・SDA立ち上がり時間
tR
0.3
1.0
µs
SCL・SDA立ち下がり時間
tF
0.3
0.3
µs
バス解放時間
tBUF
1.3
4.7
µs
ノイズサプレッション時間
tI
50
 100 ns
SCL
SDA IN
SDA OUT
tBUF
tR
tSU.STO
tSU.DAT
tHD.DAT
tDH
tAA
tHIGH
tLOW
tHD.STA
tSU.STA
tF
図
6 バスタイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com