Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 16 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 16 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 12Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 13Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 14Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 15Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 16Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
S-24CS64A
Rev.3.0_00
セイコーインスツル株式会社
16
7.2 ランダムリード
ランダムリードは、任意のメモリアドレスのデータを読み出す場合に用いられる手法です。
まず、メモリアドレスを
E
2PROMのアドレスカウンタにロードするために、以下の要領でダミーライ
トを行います。
E
2PROMが、スタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード/ライト命令
コードの
“
0”を受け取るとアクノリッジを発生します。
まず
8ビット長の上位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジを発生します。そのあと、8ビット長
の下位ワードアドレスを受け取り、アクノリッジを発生します。ここまでの動作で、
E
2PROMのアド
レスカウンタにメモリアドレスがロードされます。
バイト書き込み・ページ書き込み動作の場合は、この後書き込みデータを受け取ることになりますが、
ダミーライトでは、データの受け取りを行いません。
ダミーライトによって
E
2PROMのメモリアドレスカウンタにメモリアドレスがロードされましたので、
以降のマスターデバイスは新たにスタートコンディションを送出し、カレントリードと同様の動作を
させることで、任意のメモリアドレスからはじまるデータの読み出しを行うことができます。
すなわち、
E
2PROMがスタートコンディションに続き、7ビット長のデバイスアドレスと、リード/ラ
イト命令コードの
“
1”を受け取ると、アクノリッジを発生します。
続けて、
SCLクロックに同期して8ビット長のデータが、E
2PROMより出力されます。
この後に、マスターデバイスがアクノリッジを出力せずにストップコンディションを送出することで、
読み出し動作は終了します。
SDA
LINE
S
T
A
R
T
1 0 1 0
W
R
I
T
E
DEVICE
ADDRESS
下位
WORD ADDRESS
R
/
W
M
S
B
A2A1 A0
A
C
K
L
S
B
W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1
A
C
K
0
DUMMY WRITE
S
T
O
P
S
T
A
R
T
1 0 1 0
R
E
A
D
DEVICE
ADDRESS
R
/
W
M
S
B
A2A1 A0
A
C
K
L
S
B
1
下図へ続く
NO ACK from
Master Device
ADR INC
DATA
上位
WORD ADDRESS
X
W9 W8
X X
X
D7D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
A
C
K
W12W11W10
W0
図
15 ランダムリード



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com