Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

  AXP209 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 4/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
2.特性(Feature)
• 电源管理 (IPS)
o 宽输入电压范围:
2.9V~6.3V (AMR:-0.3V~11V)
o 可配置的高效智慧电能平衡
“IPS™”系统
o 自适应
USB(支持 USB3.0)或交流适配器
限压限流
(4.4V/900mA/500mA/100mA)
o 电池通路的等效内阻小于
75mΩ
• 全集成 PWM 充电器 (PWM Charger)
o 最大充电电流可达
1.8A
o 支持电池温度监测
o 全面支持
USB 充电(含 3.0),符合规范
要求
o 充电精度高,误差小于
0.5%
o 支持
4.1V/4.15V/4.2V/4.36V 等多种电池
o 自动进行充电流程控制
o 可直接驱动
LED 指示充电状态
o 根据系统负载情况自动调节充电电流
• 备用电池 (Backup Battery)
o 可接受备用电池输入供给
RTC 模块
o 支持备用电池充电,可设置充电电流
• 2 路同步降压转换器 (DC-DC)
o
DC-DC2:可在 0.7-2.275V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 1.6A, 支持 VRC
o
DC-DC3:可在 0.7-3.5V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 1.2A
• 5 路线性稳压器 (LDO)
o
LDO1:30mA,始终有效
o
LDO2:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDO3:0.7-3.5V 可调节, 25mV/step, 驱
动能力
200mA
o
LDO4:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDO5:低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 50mA
• 定时器 (Timer)
o
7bit Timer,定时范围 1~127 分钟
o
Timer 中断输出
注:
VRC,Voltage Ramp Control,电压斜
率控制。
• 信号采集系统 (Signal Capture)
o 内建
12 路 12 Bit ADC
o 接受
2 路外部信号输入
o 提供电池和外部输入电源的电流电压数
o 内建高精度库仑计及
Fuelgauge 系统
o 提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电
(mA or mW),剩余电池电量(% or mAh),
充电状态
(%) 和剩余电池使用时间或充
电时间等
o 两级低电警告及保护
o 提供芯片温度数据
• 应用处理器接口 (Host Interface)
o
Host 可以通过 TWSI 接口进行数据交换
o 可以灵活配置的中断及休眠管理
o 灵活的管脚功能设置,多路
GPIO 可分别
设置为
IO、ADC 等功能
o 内置可配置计时器
o 提供
12 组寄存器,可用于系统关机时的
数据保存
• 系统管理(System Management)
o 支持软复位和硬复位
o 支持软关机和硬关机
o 支持外部触发源唤醒
o 支持输出电压监测、自诊断功能
o 输出
PWROK,用于系统复位或关机指示
o 外部电源检测
(插入/移除/驱动能力不足)
o 所有输入输出都支持软启动
o 过
/欠压保护 (OVP/UVP)
o 过流保护
(OCP)
o 过温保护
(OTP)
o 支持
OTG VBUS 电源状态设置/监测
• 高整合度(Fully Integration)
o 内部产生高精度参考电压(
0.5%)
o 内置
MOSFET
o 可定制时序和输出电压
• 解密模块 (Decryption)
o
128bit OTP 密码存储
o 动态实时解密算法



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com