Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 21 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 21 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 21/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
在非预充电模式下,如果在
480 分钟内(这个时间可以调整,参见“寄存器 REG34H”),充电周期没
有结束,充电器将自动进入电池激活模式。
电池激活模式
无论从预充电模式还是从恒流充电模式进入电池激活模式
(计时器超时的情况下),AXP209 都会发出
IRQ10,表示电池可能损坏。
在电池激活模式,
Charger 始终以较小的电流给电池充电,如果能够使电池电压达到 VRCH,则退出
激活模式,同时发出
IRQ11。
AXP209 在寄存器 REG01H 中指示充电器是否处于电池激活模式。
CHGLED
CHGLED 管脚用来指示充电状态和报警,它有四个状态:正在充电、不在充电、电池异常报警和外部
电源过压报警。
CHGLED 是 NMOS Open Drain(漏极开路型)输出,可以通过一个限流电阻来直接驱动一
个发光二极管来显示这四种状态。但其具有如下表所示的两种工作方式
:
REG34H[4] 状态
表现
注释
正在充电
低电平
不在充电
高阻
电池异常
1Hz 闪烁 充电器进入电池激活模式,或者电池温度过高、过低
0
过压
4Hz 闪烁 外部电源输入电压过高
正在充电
1Hz 闪烁
不能充电
高阻
无外部电源
不在充电
低电平
1
过压
4Hz 闪烁 外部电源输入电压过高,或者电池温度过高、过低
电池温度检测
在充电
/使用过程中,AXP209 可以通过在 TS 管脚外接一个温敏电阻来监视电池的温度。电路示意如
下图
:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com