Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DHT11 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DHT11
Description  Temperature humidity module
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DHT11 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DHT11 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
产品手册 DHT11
www.aosong.com
广州奥松电子有限公司
电话:400-630-5378
版本号:V1.3_20170331
-2 -
五、产品参数
5.1 相对湿度
表 1 相对湿度性能表
参数
条件
min
type
max
单位
量程范围
5
95
%RH
精度
[1]
25℃
±5
%RH
重复性
±1
%RH
互换性
完全互换
响应时间
[2]
1/e(63%)
<6
S
迟滞
±0.3
%RH
漂移
[3]
典型值
<±0.5
%RH/年
5.2 温度
表 2 温度性能表
参数
条件
min
type
max
单位
量程范围
-20
60
℃
精度
[1]
25℃
±2
℃
重复性
±1
℃
互换性
完全互换
响应时间
[2]
1/e(63%)
<10
S
迟滞
±0.3
℃
漂移
[3]
典型值
<±0.5
℃/年
5.3电气特性
表 3 电气特性
参数
条件
min
type
max
单位
供电电压
3.3
5.0
5.5
V
供电电流
0.06(待机)
-
1.0(测量)
mA
采样周期
测量
>2
S/次
[1]
此精度为出厂时检验时,传感器在25℃和5V,条件下测试的精度指标,其不包括迟滞和非线性,且只适合非冷凝环境。
[2]
在 25℃和 1m/s 气流的条件下,达到一阶响应63%所需要的时间。
[3]
在挥发性有机混合物中数值可能会高一些。见说明书应用储存信息。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com