Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DHT11 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DHT11
Description  Temperature humidity module
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DHT11 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DHT11 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
产品手册 DHT11
www.aosong.com
广州奥松电子有限公司
电话:400-630-5378
版本号:V1.3_20170331
下保持5小时以上。
后方可使用。
师费用等等。
-7 -
4、光线影响
长时间暴露在太阳光下或强烈的紫外线辐射中,会使性能降低。
5、恢复处理
置于极限工作条件下或化学蒸汽中的传感器,通过如下处理程序,可使其恢复到校准时的
状态。在45℃和<10%RH的湿度条件下保持2小时(烘干);随后在20-30℃和>70%RH的湿度条件
6、配线注意事项
DATA信号线材质量会影响通讯距离和通讯质量,推荐使用高质量屏蔽线。
7、焊接信息
1、手动焊接,在最高300℃的温度条件下接触时间须少于3秒。
2、禁止过波峰焊。
3、禁止用酒精、洗板水或其他液体清洗。
8、产品升级
具体请咨询我公司技术部门。
九、许可证协议
未经版权持有人的事先书面许可,不得以任何形式或者任何手段,无论是电子的还是机械
的(其中包括影印),对本手册任何部分进行复制,也不得将其内容传达给第三方。本说明手
册内容如有变更,恕不另行通知。
奥松电子有限公司和第三方拥有软件的所有权,用户只有在签订了合同或软件使用许可证
十、警告及人身伤害
勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的
任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或
维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和严重的人身伤
害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇
员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成本费用、赔偿费用、律
十一、品质保证
本公司对其产品的直接购买者提供为期3个月的质量保证(自发货之日起计算)。以公司出
版的该产品的数据手册的技术规格为准。如果在保质期内,产品被证质量实有缺陷,公司将提
供免费的维修或更换。用户需满足下述条件:
1 该产品在发现缺陷14天内书面通知公司;
2 该产品应由购买者付费寄回到公司;
3 该产品应在保质期内。
本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的场合而产生缺陷的产品负责。公司对其产品
应用在那些特殊的应用场合不做任何的保证、担保或是书面陈述。同时公司对其产品应用到产
品或是电路中的可靠性也不做任何承诺。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com