Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SAFC161PI Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Part # SAFC161PI
Description  16-Bit Single-Chip Microcontroller
PDF  400 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SAFC161PI Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SAFC161PI Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SAFC161PI Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 400 page
background image
C161PI
Table of Contents
Page
User’s Manual
-3
1999-08
12.3
Continuous Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11
12.4
Port Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
12.5
Baud Rate Generation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
12.6
Error Detection Mechanisms
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
12.7
SSC Interrupt Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
13
The Watchdog Timer (WDT)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1
13.1
Operation of the Watchdog Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3
13.2
Reset Source Indication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6
14
The Real Time Clock
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1
15
The Bootstrap Loader
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1
16
The Analog / Digital Converter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1
16.1
Mode Selection and Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2
16.2
Conversion Timing Control
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-11
16.3
A/D Converter Interrupt Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-13
17
The I2C Bus Module
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1
17.1
I2C Bus Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2
17.2
The Physical I2C Bus Interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4
17.3
Operating the I2C Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6
17.3.1
Operation in Master Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6
17.3.2
Operation in Multimaster Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7
17.3.3
Operation in Slave Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7
17.4
I2C Interrupt Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-12
17.5
Programming Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-14
18
System Reset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1
18.1
Reset Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2
18.2
Status After Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-5
18.3
Application-Specific Initialization Routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-9
18.4
System Startup Configuration
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-12
18.4.1
System Startup Configuration upon an External Reset
. . . . . . . . . . 18-13
18.4.2
System Startup Configuration upon a Single-Chip Mode Reset
. . . 18-20
19
Power Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-1
19.1
Idle Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-3
19.2
Sleep Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-5
19.3
Power Down Mode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-7
19.3.1
Status of Output Pins during Power Reduction Modes . . . . . . . . . . . . 19-8
19.4
Slow Down Operation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-10
19.5
Flexible Peripheral Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-14
19.6
Programmable Frequency Output Signal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com