Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FP50R12W2T7 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # FP50R12W2T7
Description  EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP50R12W2T7 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FP50R12W2T7 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FP50R12W2T7 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
Datasheet
PleasereadtheImportantNoticeandWarningsattheendofthisdocument
V2.0
www.infineon.com
2020-05-08
FP50R12W2T7
EasyPIM™ModulmitTRENCHSTOP™IGBT7undEmitterControlled7DiodeundNTC
EasyPIM™modulewithTRENCHSTOP™IGBT7andEmitterControlled7diodeandNTC
VorläufigeDaten/PreliminaryData
VCES = 1200V
IC nom = 50A / ICRM = 100A
PotentielleAnwendungen
PotentialApplications
•
•
Hilfsumrichter
Auxiliaryinverters
•
•
Klimaanlagen
Airconditioning
•
•
Motorantriebe
Motordrives
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
•
•
NiedrigesVCEsat
LowVCEsat
•
•
TrenchstopTMIGBT7
TrenchstopTMIGBT7
•
•
Überlastbetriebbiszu175°C
Overloadoperationupto175°C
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
•
•
2,5kVAC1minIsolationsfestigkeit
2.5kVAC1mininsulation
•
•
Al2O3 Substrat mit kleinem thermischen
Widerstand
Al2O3substratewithlowthermalresistance
•
•
HoheLeistungsdichte
Highpowerdensity
•
•
KompaktesDesign
Compactdesign
•
•
Lötverbindungstechnik
Soldercontacttechnology
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


Similar Part No. - FP50R12W2T7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FP50R12W2T7_B11 INFINEON-FP50R12W2T7_B11 Datasheet
861Kb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC
V2.0 2020-03-13
More results

Similar Description - FP50R12W2T7

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF900R12ME7_B11 INFINEON-FF900R12ME7_B11 Datasheet
760Kb / 11P
EconoDUAL?? Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V3.0 2019-12-20
FP25R12W2T7 INFINEON-FP25R12W2T7 Datasheet
1Mb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-06-12
FP25R12W2T7_B11 INFINEON-FP25R12W2T7_B11 Datasheet
864Kb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC
V2.0 2020-02-24
FP35R12W2T7 INFINEON-FP35R12W2T7 Datasheet
1Mb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-05-12
FP35R12W2T7_B11 INFINEON-FP35R12W2T7_B11 Datasheet
867Kb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC
V2.0 2020-02-25
FP50R12W2T7_B11 INFINEON-FP50R12W2T7_B11 Datasheet
861Kb / 14P
EasyPIM??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC
V2.0 2020-03-13
FS25R12W1T7 INFINEON-FS25R12W1T7 Datasheet
823Kb / 11P
EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-01-29
FS35R12W1T7 INFINEON-FS35R12W1T7 Datasheet
826Kb / 11P
EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-01-29
FS50R12W1T7 INFINEON-FS50R12W1T7 Datasheet
818Kb / 11P
EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-01-29
FS50R12W2T7 INFINEON-FS50R12W2T7 Datasheet
974Kb / 11P
EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-05-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com