Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSM6DSTTR Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # LSM6DSTTR
Description  iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  180 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSTTR Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DSTTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LSM6DSTTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 180 page
background image
Contents
LSM6DST
6/180
DocID033525 Rev 2
11.1
SPI2_WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
11.2
SPI2_STATUS_REG_OIS (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
11.3
SPI2_OUT_TEMP_L (20h) and SPI2_OUT_TEMP_H (21h) . . . . . . . . . 117
11.4
SPI2_OUTX_L_G_OIS (22h) and SPI2_OUTX_H_G_OIS (23h) . . . . . 118
11.5
SPI2_OUTY_L_G_OIS (24h) and SPI2_OUTY_H_G_OIS (25h) . . . . . 118
11.6
SPI2_OUTZ_L_G_OIS (26h) and SPI2_OUTZ_H_G_OIS (27h) . . . . . . 118
11.7
SPI2_OUTX_L_A_OIS (28h) and SPI2_OUTX_H_A_OIS (29h) . . . . . . 119
11.8
SPI2_OUTY_L_A_OIS (2Ah) and SPI2_OUTY_H_A_OIS (2Bh) . . . . . 119
11.9
SPI2_OUTZ_L_A_OIS (2Ch) and SPI2_OUTZ_H_A_OIS (2Dh) . . . . . 119
11.10 SPI2_INT_OIS (6Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
11.11 SPI2_CTRL1_OIS (70h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
11.12 SPI2_CTRL2_OIS (71h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
11.13 SPI2_CTRL3_OIS (72h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
12
Embedded functions register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
13
Embedded functions register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
13.1
PAGE_SEL (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
13.2
EMB_FUNC_EN_A (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
13.3
EMB_FUNC_EN_B (05h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
13.4
PAGE_ADDRESS (08h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
13.5
PAGE_VALUE (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
13.6
EMB_FUNC_INT1 (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
13.7
FSM_INT1_A (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
13.8
FSM_INT1_B (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
13.9
EMB_FUNC_INT2 (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
13.10 FSM_INT2_A (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
13.11 FSM_INT2_B (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
13.12 EMB_FUNC_STATUS (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
13.13 FSM_STATUS_A (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
13.14 FSM_STATUS_B (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.15 PAGE_RW (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.16 EMB_FUNC_FIFO_CFG (44h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
13.17 FSM_ENABLE_A (46h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com