Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLP4 Datasheet(PDF) 1 Page - Exxelia Group

Part # PLP4
Description  RoHS = W
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXXELIA [Exxelia Group]
Direct Link  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP4 Datasheet(HTML) 1 Page - Exxelia Group

  PLP4 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP4 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP4 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP4 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP4 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP4 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PLP 4 - PLP 40
RoHS = W
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
113
Page revised -
Version 04/15
X=L/2
M 6
*
L
X=L/2
M 6
*
L
60 pour L= 95
100 pour L=134
ø 4,5- 0,3
+0,1
DIÉLECTRIQUE
Polypropylène + papier
imprégnés huile
TECHNOLOGIE
Boîtier métallique laqué
gris
Sorties par tiges filetées
M 6
APPLICATIONS
Commutation,
compensation HF,
stockage d’énergie,
décharges rapides...
MARQUAGE
modèle
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
DIELECTRIC
Polypropylene + paper
oil-impregnated
TECHNOLOGY
Grey lacquered metal
case
Threaded outputs M 6
APPLICATIONS
Commutation,
HF compensation,
energy storage,
rapid discharges...
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
HOW TO ORDER
EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE
Model
W : if complient RoHS
Capacitance
Capa. tolerance
Rated voltage (VDC)
PLP 4
–
6 µF
± 10%
2000 V
Modèle
W : si conforme RoHS
Capacité
Tol. sur capa.
Tension nom. (VCC)
PLP 4 without mounting braket / sans fixation
PLP 40 with mounting braket / avec fixation
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (URC)
Voltage /
Tension URC
630 VCC
710 VCC
1000 VCC
1400 VCC
1600 VCC
2000 VCC
2500 VCC
2800 VCC
Voltage /
Tension URA
400 VCA
500 VCA
630 VCA
700 VCA
800 VCA
1000 VCA
1250 VCA
1400 VCA
Dimensions (mm)
Capacité CR
L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1)
0,25 µF
60
76
30 340
0,5
60
76
30 350 60 96 30 260
1
95
76
30 475 60
76
30 280 95
76
30 240 95 116 30 220 95 146 30 210
2
60
76
30 340 60 96 30 270 95 116 30 365
134 140 42 150
2,2
95 146 30 200
3
60
76
30 375 60 96 30 290 95 116 30 240 95 116 45 270 95 116 30 190
134 140 47 130 134 165 47 120
4
95 146 45 250 95 146 30 175
134 160 47 110 134 165 57 100
5
95
76
30 300
134 140 42 245
134 140 47 125 134 160 62 100
6
95 116 30 245
134 140 52 220
134 160 47 125
8
134 160 57 190 134 140 47 125 134 160 62 100
10
95 116 30 230
134 140 42 155
134 160 47 115
12
134 160 57 100
14
95 116 45 180
15
134 140 42 165 134 160 47 125
20
134 160 47 145 134 160 62 100
22
134 140 42 175
25
134 140 47 160 134 160 57 125
30
134 140 57 140
Tolérances dim. (mm) ± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 10 % ± 5 % - Capacitance tolerances /
Tolérances sur capacité
(1) Rated frequency in Hz
(1) Fréquence nominale en Hz
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Operating temperature
– 25°C + 85°C
Température d’utilisation
Dissipation factor at 100 kHz
≤ 35.10–4
Tangente de l’angle de pertes à 100 kHz
Withstand voltage
2,15 URC
Tension de tenue
Withstand voltage between leads
and case
2 URA + 1000 V - 50 Hz
Tension de tenue entre bornes réunies
et masse
For other characteristics see page 110
Autres caractéristiques voir page 110
CAPACITORS FOR SINEWAVE AND NOT SINEWAVE A.C. VOLTAGES
CONDENSATEURS POUR TENSIONS ALTERNATIVES
SINUSOÏDALES ET NON SINUSOÏDALES
For /
Pour L = 60
1 hole in the centre of the lugs
1 trou au centre des pattes
Tightening torque : M 4 = 0,96 N.m
Couple de serrage : M 6 = 3,1 N.m
* On request : M 4 leads or by tags
* Sur demande : sorties M 4 ou par languettes


Similar Part No. - PLP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Macromatic Industrial C...
PLP400 MACROMATIC-PLP400 Datasheet
237Kb / 3P
SOCKETS & ACCESSORIES
3/14
PLP480 MACROMATIC-PLP480 Datasheet
237Kb / 3P
SOCKETS & ACCESSORIES
3/14
More results

Similar Description - PLP4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dialight Corporation
C-17266 DIALIGHT-C-17266 Datasheet
169Kb / 1P
SMT LED, 1206 PKG. W/ LENS RoHS COMPLIANT
C-17664 DIALIGHT-C-17664 Datasheet
61Kb / 1P
.064 STRAIGHT LIGHT PIPE W/PRESS-FIT; RoHS COMPLIANT
logo
Artesyn Technologies
NFS80-7602 ARTESYN-NFS80-7602_13 Datasheet
250Kb / 4P
80 W with free air convection, Adjustable outputs, Available RoHS compliant
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C19GD2WT LITEON-LTST-C19GD2WT_14 Datasheet
606Kb / 11P
ROHS
logo
Switchcraft, Inc.
761K SWITCH-761K Datasheet
225Kb / 1P
0.10 2.5mm x 0.474LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
S760K SWITCH-S760K Datasheet
222Kb / 1P
0.08 2.0mm x 0.374 LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
logo
Exxelia Group
PLP34 EXXELIA-PLP34 Datasheet
317Kb / 6P
RoHS = W
04/15
PLP5 EXXELIA-PLP5 Datasheet
295Kb / 7P
RoHS = W
Version 04/15
PLP8 EXXELIA-PLP8 Datasheet
302Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/16
logo
EHAOAN.
304PT-6B EHAOAN-304PT-6B Datasheet
1Mb / 7P
Meet RoHS/Meet RoHS, Green Product
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com