Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 88 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 88 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 84Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 85Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 86Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 87Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 156 page
background image
88
Impedance Characteristics
Max. 15m
Ω
Specifications
CPFC805NP-100M05
4.5A
Parts No.
D.C.R.
(1-4) (2-3)
Min. 500
Ω
Impedance
@100MHz
Rated
current
CPFC805
Application
1. Effective to DC line noise for LCD TV and PC.
Features
1. SMD type.
2. Small size.
3. High impedance at wide range frequency.
EMC < Common Mode Choke Coils for DC Lines >
CSLF4D17
Impedance vs. Frequency (reference)
Specifications
Features
1. Small size, high performance and, SMD type.
1. Portable equipment, audio equipment, car navigation equipment etc. various equipment.
Application
70
± 40%
60
± 40%
50
± 40%
40
± 40%
2100(Typ.)/Min. 1050
1200(Typ.)/Min. 600
780(Typ.)/Min. 390
390(Typ.)/Min. 190
CSLF4D17NP-212
CSLF4D17NP-122
CSLF4D17NP-781
CSLF4D17NP-391
900m
950m
1.0
1.2
Parts No.
D.C.R.(m
Ω)
/LINE
@20
°C
Z (
Ω)
@100MHz
(4-1), (3-2)
品名
50
50
50
50
D.C. rated
voltage (V)
MAX.
D.C. rated
current (A)
MAX.
直流定格電圧
直流定格電流
Max. 7.9
Max. 4.8
4.3
2.3
3.9
1
2
S
S
4
3
FREQUENCY (Hz)
Max. 5.5
Max. 1.9
0.55
(1.1) 1.7
23
S
S
14
0.8
3.7
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
100
1k
1
10
100
1k
10k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
1M
10M
100M
1G
212
122
781
391
/ インピーダンス特性
/ 仕様
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ 用途
1. 液晶テレビ、パソコン他各種電子機器のDCラインノイズに有効。
/ 特徴
1. 面実装品。
2. 小型。
3. 広域にてインピーダンスが大きい。
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
インピーダンス周波数参考特性
/ 仕様
/ 特徴
1. 小型、高性能、面実装タイプです。
1. ポータブル機器、オーディオ関連機器、
カーナビゲーション等、幅広い製品に使用可能です。
/ 用途



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com