Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 90 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 90 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 86Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 87Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 93Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 94Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 156 page
background image
90
EMC
Common Mode Choke Coils for Communication
Impedance Characteristics
Specifications
CBM42
Application
1. Printer, PC, DVC/DSC.
Impedance Characteristics
Specifications
CBM64B
OUTLINE
It is common mode noise filter of small and SMD type.
Max. 0.1
Ω
Min. 100m
Ω
Min. 1k
Ω
500mA
Max. 50V
D.C.R.
(1-6)
(2-5)
(3-4)
@20
°C
Impedance
(1-6)
(2-5)
(3-4)
@150MHz
Insulation
Resistance
(1-6)
(2-5)
(3-4)
(1-6)
(2-5)
(3-4)
Rated
current
(1-6)
(2-5)
(3-4)
Rated
DC Voltage
Features
1. Line filter for DC-DC converter unit in Hybrid car.
2. Common mode choke and Balun transformer for various equipments.
1. Small size and high efficiency.
2. Correspondence to the large current.
Application
170m
Ω(Typ.)
CBM64B
Parts No.
D.C.R.
@1MHz
3.8
µH(Typ.)
Inductance
(1-6) (2-5)(3-4)
(1-6) (2-5)(3-4)
Max. 200mA
Rated current
(1-6)(2-5)(3-4)
EMC < Common Mode Choke Coils for Communication >
3.2
Max.3.0
Max.5.5
2.7
1
S
2
S
3
S
4
5
6
10
100
1k
10k
20k
1
100M
Normal mode
Common mode
1G
10M
1M
Max.5.7
8.2
Max.4.2
3
4
S
2
5
S
1
6
S
6.2
1.5
1
10
100
1k
10k
10M
100M
1G
1M
FREQUENCY (Hz)
FREQUENCY (Hz)
1.3
4.4
/ インピーダンス特性
/ 仕様
/ 用途
1. プリンタ、パソコン、
デジタルカメラ。
/ インピーダンス特性
/ 仕様
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
推奨ランド寸法
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
推奨ランド寸法
Recommended land patterns(mm)
/ 概要
小型、面実装のコモンモードのノイズフィルタです。
直流抵抗
定格電流
直流定格電圧
インピーダンス
絶縁抵抗
/ 特徴
1. ハイブリッドカー用DC-DCコンバータユニット用ラインフィルタ。
2. 各種コモンモードチョーク、各種バラントランス。
1. 小型、高性能。
2. 大電流が流せます。
/ 用途
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com