Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSC2322F Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CSC2322F
Description  6-channel audio processor
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CSC2322F Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CSC2322F Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CSC2322F Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
第 5 页 共 11 页
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
总谐波失真
度
THD
音量
0dB,输入幅度 200Vrms
0.005
0.007
0.001
%
前左
/右声道
13
18
uV
噪声输出
Noise
环左
/右声道,中置和超重低音声道
7
10
uV
信噪比
S/N
0dB=1 Vrms
95
98
105
dB
输出电阻
Ro
400
450
Ω
前左
/右声道,失真度=1%
3.4
3.6
3.8
Vrms
最大输出电
压
Vomax
环左
/右声道,中置和超重低音声道,
失真度
=1%
3.6
3.8
3.95
Vrms
输出分级增
益
Go
-0.5
0
+0.5
dB
I
2C 总线控制
I2C 输入高电
平
VIH
2.4
2.5
V
I2C 输入低电
平
VIL
2.8
3.0
V
I2C 起始时间
TINIT
Cref=10uf
250
300
ms
功能概述
1
总线接口
数据的输入与输出由
SDA 和 SCL 引脚完成。请注意,上拉电阻必须连接到电源正端。
2
数据确认
当
SCL 为高电平时,SDA 数据有效并保持稳定。当 SCL 为低电平时,SDA 数据的高低电平转换才
有效。可参考下图
:
3
开始/结束条件
数据开始必须满足的条件
1) SCL 为高电平
2) SDA 从高电平转变为低电平。
数据结束必须满足的条件
1)SCL 为高电平
2)SDA 从低电平转变为高电平。可参考右图:
4
数据格式
每字节由八位组成,每字节必须跟随一个应答信号。高位首先被传输。
5
应答信号
在发送应答信号脉冲时,单片机预置
SDA 一个持续的高电平,若 CSC2322P/F 认可此信号,则强



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com