Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M28W320FCT10ZB6F Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # M28W320FCT10ZB6F
Description  32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M28W320FCT10ZB6F Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M28W320FCT10ZB6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 69 page
background image
M28W320FCT, M28W320FCB
List of tables
5/69
List of tables
Table 1.
Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 2.
Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.
Command Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 4.
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 5.
Read Electronic Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 6.
Read Block Lock Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 7.
Read Protection Register and Lock Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 8.
Program, Erase Times and Program/Erase Endurance Cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 9.
Block Lock Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 10.
Protection Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 11.
Status Register Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 12.
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 13.
Operating and AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 14.
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 15.
DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 16.
Read AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 17.
Write AC Characteristics, Write Enable Controlled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 18.
Write AC Characteristics, Chip Enable Controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 19.
Power-Up and Reset AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 20.
TSOP48 - 48 lead Plastic Thin Small Outline, 12 x 20mm, Package Mechanical Data . . . 41
Table 21.
TFBGA47 6.39x6.37mm - 8x6 ball array, 0.75mm pitch, Package Mechanical Data . . . . . 42
Table 22.
Ordering Information Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 23.
Daisy Chain Ordering Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 24.
Top Boot Block Addresses, M28W320FCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 25.
Bottom Boot Block Addresses, M28W320FCB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 26.
Query Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 27.
CFI Query Identification String . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 28.
CFI Query System Interface Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 29.
Device Geometry Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 30.
Primary Algorithm-Specific Extended Query Table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 31.
Security Code Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 32.
Write State Machine Current/Next, sheet 1 of 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 33.
Write State Machine Current/Next, sheet 2 of 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 34.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com