Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PL3563 Datasheet(PDF) 5 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3563
Description  Current mode PWM control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3563 Datasheet(HTML) 5 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3563 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
5
8
8
8
8
电气特性
(无特殊说明,其测试条件为:VDD =16V, TA = 25℃,RI=100K)
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源电压
(VDD)
VDD 启动电流
VDD =13V, 测 量 流 入 VDD
的电流
2
20
uA
VDD 工作电流
VFB=3V
1.4
mA
VDD UVLO Enter
8.1
8.8
9.8
V
VDD UVLO Exit
13.5
14.5
15.5
V
VDD 过压阈值
26
28
30
VDD 钳位电压
I(VDD)= 10mA
32
V
振荡器 (FOSC)
PWM 工作频率
60
65
70
KHZ
频率的温度特性
(-20℃ to 100 ℃)
5
%
频率的电压特性
VDD = 12-25V
5
%
绿色模式最小频率
22
KHZ
频率抖动范围
-4
4
%
最大占空比
VFB=3V, CS=0
75
%
反馈 (FB)
FB 开环电压
5
V
FB 短路电流
VFB=0V
1.1
mA
FB 过载阈值
3.7
V
过载延迟时间
50
mS
电流采样 (SENSE)
过流阈值电压(PL3563)
FB=3.3V
0.70
0.75
0.80
V
过流阈值电压(PL3563A)
FB=3.3V
0.86
0.91
0.96
V
传输延迟时间
FB=3.3V
75
nS
Sense 端输入阻抗
40
Koh
m
前沿消隐时间
350
nS
栅极驱动 (GATE)
输出低电平
Io = -20 mA
0.8
V
输出高电平
Io = +20 mA
10
V
输出钳位电压
15
V
输出上升时间
Load Cap= 1nf
280
nS
输出下降时间
Load Cap= 1nf
80
nS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com