Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PL3563 Datasheet(PDF) 2 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3563
Description  Current mode PWM control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3563 Datasheet(HTML) 2 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3563 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
2
1
1
1
1
概要
PL3563/PL3563A是一款高性能、低成本的电流
模PWM控制芯片,其提供了多种优异性能,能够
满 足 小 功 率 开 关 电 源 的 低 功 耗 要 求 。
PL3563/PL3563A独特的“无噪音绿色模式”使
得系统在轻载或空载条件下也具有高的效率,同
时这种功能模式可使开关电源满足严格的能源损
耗要求。
为降低启动损耗,VDD端可连接大的启动电阻
(2Mohm),此时启动电流可降至2uA,芯片正常工
作时的电流为1.4mA。芯片内置的斜率补偿电路
可确保峰值电流模控制的稳定性。内置的频率抖
动电路也有助于降低系统的EMI以及EMI的滤波
成本。
PL3563/PL3563A具有多重保护功能以应对系统
的各种异常状态。主要保护功能包括:过压保护
(OVP)、过流保护 (OCP)、过载保护(OLP)、
欠压保护(UVLO)等。PL3563/PL3563A的输出
驱动被钳制在15V以保护外置MOS的栅极因电压
过 高 而 烧 毁 。
PL3563/PL3563A 可 提 供
SOT23-6、SOP8、DIP8封装。
2
2
2
2
特性
�
低启动电流及工作电流
�
PWM无噪音绿色控制模式
�
提高EMI性能的频率抖动功能
�
内置的斜率补偿电路
�
可编程的开关频率
�
内置软启动
�
Sense端的前沿消隐身
�
OCP的线电压补偿
�
VDD过压及欠压保护
�
VDD钳位保护
�
过载保护
�
过流保护
�
Sense端悬浮保护



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com