Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PL3563 Datasheet(PDF) 6 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3563
Description  Current mode PWM control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3563 Datasheet(HTML) 6 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3563 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3563 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
PL3563/PL3563A
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
6
9
9
9
9
典型应用
典型应用电路
应用说明:
PL3563/PL3563A为小功率的适配器/充电器应用
提供了有效的低成本解决方案,同时也能满足国际
能源标准要求。
9.1
9.1
9.1
9.1 启动电流及工作电流
为降低芯片的启动损耗,芯片的VDD端可连接大电
阻,可使得启动电流将至2uA。一个2MΩ, 1/8W, 的
启动电阻和一个10uF/25V VDD保持电容适用于全
电压范围(90VAC to 264VAC)的AC/DC适配器。
芯片的工作电流仅为1.4mA,低的工作电流会使系
统具有高的效率同时也会降低VDD端保持电容的要
求。
9.2
9.2
9.2
9.2 无噪音绿色工作模式
在轻载或空载条件下,功率管开关损耗成为开关
电 源 的 主 要 损 耗 , 为 了 降 低 该 损 耗 ,
PL3563/PL3563A在不同负载条件下采样FB端电压
并自适应地调节工作模式。系统轻载时,FB端电
压下降,当该电压小于内部阈值电压,系统会进
入绿色工作模式,PWM频率会持续的降低。最小的
工作频率固定为22KHZ。在空载条件,FB电压会进
一步下降,系统会进入突发模式,从而降低了系
统损耗,同时在不同状态时,系统没有音频噪音。
9.3
9.3
9.3
9.3 频率抖动
PL3563/PL3563A内部集成了频率抖动功能。通过
一个周期信号来产生抖动,而该周期信号的频率
远小于芯片振荡频率,这样,EMI噪声具有较低的
幅度更宽的频谱。
9.4
9.4
9.4
9.4 振荡器
PL3563/PL3563A的RI端通过电阻连接到地,芯片
内部将产生一个恒流源并对内部的电容进行充放
电,因而产生了内部的时钟和开关频率,增加RI
端电阻将降低开关频率。RI端电阻和开关频率的
关系如下:
)
(
)
(
6500
Khz
Kohm
RI
FOSC =
9.5
9.5
9.5
9.5 电流采样和前沿消隐
通常,电流模PWM控制器反馈电流和电压信号,稳
定环路控制,并实现调节功能。PL3563/PL3563A
通过感应CS端电压来检测原边峰值电流,并实现
逐周期限流。每次功率管导通时,CS端不可避免
的出现尖脉冲,为了避免误触发,芯片内置了
350ns的前沿消隐时间,在该时间内过流比较器失
效,栅极驱动正常开关。 因此,传统的外置RC滤
波电路可省去。
9.6
9.6
9.6
9.6 内置的斜率补偿
Sense端采样电阻上的电压用于PWM控制以及逐周
期限流检测。芯片内置的斜率补偿电路在Sense端
采样电压上叠加了斜坡电压,这样可极大的提高
闭环的稳定性,并避免PWM峰值电流模的次谐波振
荡。
9.7
9.7
9.7
9.7 栅极驱动



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com