Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
10 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
10 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VBAT
5.6
18
V
输入电压
VIN/VBUS
4.5
24
V
工作环境温度
TA
-
40
85
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
11 电气特性
除特别说明,
TA=25℃,L=4.7μH
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
充电系统
输入电压
VIN/VBUS
4.5
5/9/12/15/20
25
V
输入过压电压
VIN
13
14
V
VBUS
22
24
V
充电恒压电压
VTRGT
电池节数为
N,RVSET = 27kΩ
N*4.16
N*4.20
N*4.24
V
电池节数为
N,RVSET = 18kΩ
N*4.26
N*4.30
N*4.34
V
电池节数为
N,RVSET = 13kΩ
N*4.31
N*4.35
N*4.39
V
电池节数为
N,RVSET = 9.1kΩ
N*4.36
N*4.40
N*4.44
V
电池节数为
N,RVSET = 6.2kΩ
N*4.11
N*4.15
N*4.19
V
电池节数为
N,RVSET = 3.6kΩ
N*3.50
N*3.65
N*3.70
V
充电电流
ICHRG
VIN=5V,输入电流
1.8
2.0
2.3
A
VIN=9V,输入电流
1.8
2.0
2.2
A
VIN=12V,输入电流
1.35
1.5
1.7
A
VBUS=5V,输入电流
2.7
3.0
3.3
A
VBUS=9V,
输入电流
PD 快充
1.8
2.0
2.3
A
PD 快充
2.7
3.0
3.3
A
VBUS=12V,
输入电流
PD 快充
1.35
1.5
1.7
A
PD 快充
2.7
3.0
3.3
A
VBUS =15V,
输入电流
功率配置为
30W
1.8
2.0
2.3
A
功率配置为
45W
2.7
3.0
3.3
A
VBUS =20V,
输入电流
功率配置为
30W
1.35
1.5
1.7
A
功率配置为
45W
2.0
2.2
2.4
A
涓流充电电流
ITRKL
VIN=5V, VBAT<2.5V
50
100
mA
VIN=5V, 2.5V<=VBAT<N*3.0V
150
0.025*FCAP
1000
mA
涓流截止电压
VTRKL
电池节数为
N,VTRGT 非 3.65V
N*2.9
N*3.0
N*3.1
V
VTRKL
电池节数为
N,VTRGT=3.65V
N*2.7
N*2.75
N*2.85
V
充电停充电流
ISTOP
100
0.025*FCAP
mA
再充电阈值
VRCH
电池节数为
N
VTRGT – N*0.1
V
充电截止时间
TEND
45
48
51
Hour
放电系统



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com