Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
13 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
12 功能描述
12.1 低电锁定与激活
IP5386 首次接入电池时,无论电池电压为多少,芯片均处于锁定状态,电量灯最低位或者数码管个位
闪烁
4 次;在非充电状态,当电池电压过低触发低电关机,IP5386 会进入锁定状态。
IP5386 为了降低静态功耗,在电池低电锁定状态下,IP5386 不支持负载插入检测功能,无法通过按键
进行激活。此时按键动作无法开启升降压输出,电量灯最低位闪烁
4 次进行提示。
IP5386 在锁定状态,必须要有充电动作才能激活芯片功能。
12.2 充电
IP5386 集成同步开关结构的涓流、恒流、恒压锂电池充电管理系统,支持自动匹配不同的充电电压规
格:
当电池电压小于
VTRKL 时,采用涓流电流充电;
当电池电压大于
VTRKL 时,进入输入恒流充电,电池端最大充电电流 8A;
当电池电压接近设定的电池电压时,进入恒压充电;
当电池端充电电流小于停充电流
ISTOP 且电池电压接近恒压电压时,停止充电。充电完成后,若电池电
压低于(
VTRGT – N*0.1)V,重新开启电池充电。
IP5386 采用开关充电技术,开关频率 400kHz;普通 5V 输入充电时,输入功率 10W;快充输入充电
时,最大输入功率
45W;充电效率最高达到 96%,能缩短 3/4 的充电时间。
IP5386 支持边充边放功能;在边充边放时,输入输出均为 5V。
12.3 放电
IP5386 集成高压输出的同步开关转换器系统,支持 3V~21V 宽电压范围输出。同步开关升降压系统可
提供最大
45W 输出能力。IP5386 内置软启动功能,防止在启动时冲击电流过大引起故障。IP5386 集成输
出过流、短路、过压、过温等保护功能,确保系统稳定可靠地工作。
IP5386 放电系统电流支持随温度自动调节,确保芯片温度在设定温度以下。
VBAT=8V,VOUT=5/9/12/15V/20V 时,放电效率曲线如下:
图
4
VBAT=8V 放电效率曲线图
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
IOUT(mA)
IP5386 VBAT=8V 效率曲线
VOUT=5V
VOUT=9V
VOUT=12V
VOUT=15V
VOUT=20V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com