Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
17 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
输出负载请求的电压。任何时候当
DP 电压小于 0.325V,强制退出 QC 快充模式,输出电压立即恢复到默
认
5V。
表
5
QC2.0、QC3.0、QC3+输出电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
0V
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
0.6V
3.3V
Continuous Mode
3.3V
3.3V
保持
Continuous Mode 是 QC3.0、QC3+特有的工作模式,在该模式下输出电压根据 QC3.0 的协议要求,
按照
200mV/Step 进行电压调节;QC3+握手成功后,按照 20mV/Step 进行精细的电压调节。
表
6
IP5386 各个 USB 口的支持的快充协议
协议
USB-A1 输出口 USB-A2 输出口
Lightning 输入口
USB-C 输出
USB-C 输入
QC2.0
√
√
-
√
-
QC3.0
√
√
-
√
-
QC3+
√
√
-
√
-
AFC
√
√
-
√
√
FCP
√
√
-
√
√
SCP
√
√
-
√
√
PD2.0
-
-
√
√
√
PD3.0
-
-
√
√
√
PPS
-
-
-
√
-
支持:√
不支持:-
12.4 充放电路径管理
12.4.1 待机
如果
Lightning 口或者 USB-C 口插入充电电源,可直接启动充电。
如果
USB-C 上插入 USB-C UFP 设备或者 USB-A 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
如果有按键动作,
USB-A1、USB-A2、USB-C 上有负载连接时才会开启,否则会保持关闭状态。
12.4.2 放电
IP5386 无按键动作的情况下,只有连接用电设备的输出口才会开启;未连接设备的输出口保持关闭。
USB-A1、USB-A2、USB-C 均支持输出快充协议。但由于该方案是单电感方案,只能支持一个电压输
出,所以只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个或者三个输出口时,会自动关闭
快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当其他输出口插入用
电设备,会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,再开启有设备存在的输出口。此时所有输出口仅支持
Apple 、 BC1.2 模 式 充 电 。 当 处 于 多 口 输 出 模 式 时 , 任 一 输 出 口 的 输 出 电 流 小 于 约 80mA ( MOS
Rds_ON@10mohm)时,持续 16s 后会自动关闭该口。从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续
约
16s 后会先关闭所有输出口,开启高压快充功能,再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方式来



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com