Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 22 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 22 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
22 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
14
188 数码管 PIN 脚
12.9 系统输入输出最大功率设定
IP5386 通过判断 FSEL 引脚连接的 R16 电阻阻值来设定系统输入输出的最大功率。
连接电路图和输入输出最大功率配置表:
FSEL
最大输入功率
R16
18k
Ω
13k
Ω
9.1k
Ω
6.2k
Ω
R16
3.6k
Ω
20W
20W
30W
30W
45W
N1
最大输出功率
20W
30W
30W
45W
45W
HLED
15
功率配置连接电路
12.10 电池串联数量设定
IP5386 通过判断 HLED 引脚连接的 R17 电阻阻值来设定系统电池串联数量,配置相应的电池参数。
电池串联数量配置表:
HLED
电池串数
R17
9.1k
Ω
6.2k
Ω
3.6k
Ω
R17
2串
3串
4串
16
电池串数连接电路
12.11
VSET(电池类型设定)
IP5386 通过在 VSET(LED3)引脚上输出 80μA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定电池类型,配
置电池充电的恒压电压。当
VSET 引脚的电压超出所有判断电压范围,会识别为检测电阻短路或者开路异
常。
VSET 引脚外接对 GND 电阻大小和设定的电池类型如下表所示:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com