Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AT25DF011 Datasheet(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

Part # AT25DF011
Description  1-Mbit, 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual-Read Support
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT25DF011 Datasheet(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  AT25DF011 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp AT25DF011 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 50 page
background image
DS-AT25DF011-032 Rev. J
Page 3
2023-11-14
© 2023 Renesas Electronics
AT25DF011 Datasheet
13.4 DC Characteristics for -40 °C to +125 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13.5 AC Characteristics for -40 °C to +85 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13.6 AC Characteristics for -40 °C to +125 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
13.7 Program and Erase Characteristics for -40 °C to +85 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
13.8 Program and Erase Characteristics for -40 °C to +125 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
14. Power-On/Reset State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
14.1 Power-Up/Power-Down Voltage and Timing Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
14.2 Input Test Waveforms and Measurement Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
14.3 Output Test Load. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15. AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
16. Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
17. Packaging Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
17.1 JEDEC SOIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
17.2 2 x 3 x 0.6 mm UDFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
17.3 TSSOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
18. Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com