Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0031.1663 Datasheet(PDF) 36 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.1663
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.1663 Datasheet(HTML) 36 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.1663 Datasheet HTML 32Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 33Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 34Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 35Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 36Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 37Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 38Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 39Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 40Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
174
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Fuseholder
open design
Type OG
for PCB
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OG
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
0751.0052/62
with straight terminals /
mit geraden Anschlüssen
0751.0110
with “kicked” terminals /
mit gesickten Anschlüssen
Technical data
• Rated voltage: 250 V *
• Rated current: 6,3 A: 0751.0052/62
0751.0110
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C:
2,5 resp. 2,0 W*
• Power acceptance depending on the
ambient air temperature Ta:
see derating curves
Additional information
see pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
Ω*
• Clip-Material: bronze or brass,
tin-plated
* between 2 clips
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V *
• Nennstrom:
6,3 A:0751.0052/62
0751.0110
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C:
2,5 bzw. 2,0 W*
• Zul. Leistungsaufnahme in Abhängig-
keit der Umgebungstemperatur Tu:
siehe Derating-Kurven.
Zusätzliche Informationen siehe
Seiten 139–143
• Bereich der zulässigen Umgebungs-
temperatur Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
Ω*
• Clip-Material: Bronze oder Messing,
verzinnt
* zwischen 2 clips
Approvals / Approbationen
UL: 0751.0052
(6,3 A/250 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512
Order No./
Terminals /
Bestell-Nr.
Anschlüsse
0751.0052
Clip, bronze, tin-plated /
Clip, Bronze, verzinnt
straight / gerade
suitable cover see page 196 /
0751.0062
Clip, brass, tin-plated /
passende Abdeckhaube siehe Seite 196
Clip, Messing, verzinnt
0751.0110
Clip, brass, tin-plated /
“kicked” / gesickt
Clip, Messing, verzinnt
0751.0052/62
0751.0110
Drilling diagram /
Bohrplan
Drilling diagram /
Bohrplan
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
I << In
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I=1.0In
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
I << In
I = 1.0 In
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
Derating curves / Derating-Kurven
for part no. / für Artikel-Nr.
0751.0062
0751.0110
for part nos. / für Artikel-Nrn.
0751.0052
50
75
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com