Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0031.1663 Datasheet(PDF) 15 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.1663
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.1663 Datasheet(HTML) 15 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.1663 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 15Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 16Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 17Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 18Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 19Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 153
Order No./
Type /
to Fuseholder /
Degree of protection / Position of the end-terminal /
Bestell-Nr.
Typ
zu Sicherungshalter
Schutzgrad
Lage des fussseitigen
Anschlusses
0031.1361
FIO
Fuseholder complete, black
IP65
30°
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1363
FIO
Fuseholder complete, black
IP65
90°
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1381
FIO
Fuseholder complete, black
IP40
30°
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1383
FIO
Fuseholder complete, black
IP40
90°
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1351
FIN
Fuseholder complete, black
IP67
straight / gerade
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1353
FIN
Fuseholder complete, black
IP67
90°
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1371
Fuse carrier, screw type, black
0031.1361/63
Schraubverschlusskappe, schwarz
0031.1351/53
0031.1372
Fuse carrier, screw type, black
0031.1381/83
Schraubverschlusskappe, schwarz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Fuseholder
Type FIO and FIN
Panel mount, front side,
fixing nut fastening
shocksafe category PC2
degree of protection/IEC 60529:
FIO: IP40 or IP 65 from front
FIN: IP67 from front and rear
G-Sicherungshalter
Typ FIO und FIN
für Plattenmontage, von Frontseite,
Schraubbefestigung.
Berührungsschutz Kategorie PC2
Schutzgrad nach IEC 60529:
FIO: IP 40 oder IP65 von Frontseite
FIN: IP67 von Front- und Rückseite
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 6,3 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
Ω
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
FIO: > 102 M
Ω, FIN: > 103 MΩ
• Torque/Fixing nut:
max. 1,2 Nm
• Torque/screw type fuse-carrier:
max. 0,35 Nm
*
between metal mounting plate and live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
6.3 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
T
u: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
Ω
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
FIO:> 102 M
Ω, FIN: > 103 MΩ
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max. 1,2 Nm
• Anzugsdrehmoment der Schraubver-
schlusskappe: max. 0,35 Nm
*
zwischen Metall-Montageplatte und unter
Spannung stehenden Teilen
• screw type fuse carrier, slotted
• solder-/quick-conn. term. 2,8 x 0,5 mm
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Schraub-Verschlusskappe mit Schlitz
• Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(6,3 A/250 V)
UL
(10 A/250 V)
VDE
(6,3 A/250 V)
CSA
(10 A/250 V)
SEMKO
(6,3 A/250 V)
CS Australia
(6,3 A/250 V)
FIMKO
(6,3 A/250 V)
VDE
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257), UL 512, CSA C22.2-39
0031.1361/81
0031.1353/63/83
0031.1351
Panel mounting holes / Durchbrüche in Montageplatte
solder-/quick-connect terminals
2,8 x 0,5 mm, tin plated, for conductor
cross-sections up to 1,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm,
verzinnt, für Leiterquerschnitte
bis 1,5 mm2
Type /
Order no. /
Dimensions / Abmessungen
Typ
Bestell-Nr.
A
B
C
FIO
0031.1361
4,6
30,9
35,5
0031.1363
4,6
28,4
33
0031.1381
4
31,5
35,5
0031.1383
4
29
33
FIN
0031.1351
4,6
34,5
39,1
0031.1353
4,6
29,4
34
Panel thickness /
Plattendicke
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com