Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0031.1663 Datasheet(PDF) 43 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.1663
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.1663 Datasheet(HTML) 43 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.1663 Datasheet HTML 39Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 40Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 41Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 42Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 43Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 44Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 45Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 46Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 47Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 181
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
for /
für
Fuseholder
Type FUL
panel mount, front side
fixing nut fastening
shocksafe category PC2
for high currents
G-Sicherungshalter
Typ FUL
für Plattenmontage, von Frontseite,
Schraubbefestigung
Berührungsschutz Kategorie PC2
für hohe Ströme
for / für 5 x 20 mm
0031.2303/04/07/08
0031.2322/23
for / für 6,3 x 32 mm
0031.2320/21
Panel mounting holes /
Durchbrüche in
Montageplatte
live part /
spannungsführend
MI8,5 x 2 double start thread /
MI8,5 x 2 zweigängig
Order No./
Socket and fuse carrier must
suitable for
Terminals /
to fuseholder /
Degree of
be ordered separately /
fuse-links /
Anschlüsse
zu Sicherungs-
protection /
Bestell-Nr.
Sockel und Renkverschlusskappe
geeignet für
solder- /
quick con. /
halter
Schutz-
separat bestellen
G-Sicherungseinsätze
Lötanschl.
Steckanschl.
grad
0031.2303
Socket, black / Sockel, schwarz
•
IP 67
0031.2304
Socket, black / Sockel, schwarz
•
IP 67
0031.2307
Socket, black / Sockel, schwarz
•
IP 40
0031.2308
Socket, black / Sockel, schwarz
•
IP 40
0031.2320
Fuse carrier, screw type, black /
6,3 x 32 mm
0031.2303/04
IP67
Schraubverschlusskappe, schwarz
0031.2321
Fuse carrier, screw type, black /
6,3 x 32 mm
0031.2307/08
IP40
Schraubverschlusskappe, schwarz
0031.2322
Fuse carrier, screw type, black /
5 x 20 mm
0031.2303/04
IP67
Schraubverschlusskappe, schwarz
0031.2323
Fuse carrier, screw type, black /
5 x 20 mm
0031.2307/08
IP40
Schraubverschlusskappe, schwarz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
• screw type fuse carrier, slotted
• solder- or quick-connect terminals
6,3 x 0,8 mm
• degree of protection IP 40 or IP 67
from front side, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Schraub-Verschlusskappe mit Schlitz
• Löt- oder Steckanschlüsse
6,3 x 0,8 mm
• Schutzgrad IP40 oder IP 67
von Frontseite, nach IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 16 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C
for fuse links
5 x 20: 4 W/6,3 x 32: 4 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 3,5 m
Ω
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
Ω
• Torque/Fixing nut:
max. 2,4 Nm
* between metal mounting plate and
live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
16 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C
für G-Sicherungseinsätze
5 x 20: 4 W/6,3 x 32: 4 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 3,5 m
Ω
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
Ω
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max. 2,4 Nm
* zwischen Metall-Montageplatte und
unter Spannung stehenden Teilen
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Approvals / Approbationen
SEV
(16 A/250 V)
UL
(30 A/250 V)
VDE
(16 A/250 V)
CSA
(30 A/250 V)
SEMKO
(16 A/250 V)
CS Australia (16 A/250 V)
quick-connect terminals 6,3 x 0,8 mm /
Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm
or / oder
solder terminals, tin plated conductor
cross-sections up to 6 mm2 /
Lötanschlüsse verzinnt, Leiterquerschnitte
bis 6 mm2
5 x 20 and / und
6,3 x 32 mm
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
for / für 5 x 20 mm
and / und 6,3 x 32 mm
50
75
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com