Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0031.1663 Datasheet(PDF) 50 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.1663
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.1663 Datasheet(HTML) 50 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.1663 Datasheet HTML 46Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 47Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 48Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 49Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 52Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 53Page - Schurter Inc. 0031.1663 Datasheet HTML 54Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 58 page
background image
CEHESS SCHURTER S.A. France
¤ (+)++3 25 02 50 49 Fax (+)++3 25-02 56 57 E-mail: 106426.2362@compuserve.com
188
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
for Sub-miniature fuse-links /
für Kleinst-Sicherungseinsätze
Passende Kleinst-Sicherungseinsätze
Typen 172876 und MSB
siehe Seiten 60/61
Suitable sub-miniature fuse-links
Types 172876 and MSB
see pages 60/61
Technical data
• Rated voltage: 125 V
• Rated current: 7 A
• Rated power acceptance at ambient air
temperature Ta 23 °C: 0,9 W
Technische Daten
• Nennspannung: 125 V
• Nennstrom:
7 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 0,9 W
Approvals / Approbationen
UL
CSA
Standards / Normen
UL 512, CSA C22.2-39
Fuseholder
open design, Type 231787
for PCB
through hole mounting
Sicherungshalter
offene Bauart, Typ 231787
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
Drilling diagram /
Bohrplan
Order No. / Bestell-Nr.
Packaging / Verpackung
7090.9020.03
Fuseholder / Sicherungshalter
Bag of 100 pieces / Beutel à 100 Stück
7090.9020.55
Taped and reeled 500 pièces / Gegurtet auf Rolle à 500 Stück
Passende Kleinst-Sicherungseinsätze
Typen 172876 und MSB
siehe Seiten 60/61
Suitable sub-miniature fuse-links
Types 172876 and MSB
see pages 60/61
Technical data
• Rated voltage: 125 V
• Rated current: 7 A
• Rated power acceptance at ambient air
temperature Ta 23 °C: 0,9 W
Technische Daten
• Nennspannung: 125 V
• Nennstrom:
7 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 0,9 W
Approvals / Approbationen
UL
CSA
Standards / Normen
UL 512, CSA C22.2-39
Fuseholder
open design, Type 231786
for PCB
surface mounting
suitable for reflow and vapour-
phase soldering
Sicherungshalter
offene Bauart, Typ 231786
für Leiterplatten
für Oberflächenmontage
geeignet für Reflow- und Dampf-
phasenlötung
Order No. / Bestell-Nr.
Packaging / Verpackung
7090.9010.03
Fuseholder / Sicherungshalter
Bag of 100 pieces / Beutel à 100 Stück
7090.9010.55
Taped and reeled 500 pièces / Gegurtet auf Rolle à 500 Stück
Passende Kleinst-Sicherungseinsätze
Typ PSC siehe Seite 79
Suitable sub-miniature fuse-links
Type PSC see page 79
Technical data
• Rated voltage: 125 V
• Rated current: 5 A
Technische Daten
• Nennspannung: 125 V
• Nennstrom:
5 A
Approvals / Approbationen
UL
(10 A/125 V)
Fuseholder
open design, Type 231651
for PCB
through hole mounting
Sicherungshalter
offene Bauart, Typ 231651
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
Order No. / Bestell-Nr.
Packaging / Verpackung
7149.9017.01
Fuseholder /
Bag of 10 pieces /
Sicherungshalter
Beutel à 10 Stück
Drilling diagram /
Bohrplan
solder pads /
Anschlussflächen
50
75
100
50
75
100
50
75
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com