Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MSM02001 Datasheet(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

Part # MSM02001
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSM02001 Datasheet(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  MSM02001 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc MSM02001 Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
0
10
1
½
20
30
mm in
MSM
RoHS
2002/95/EC
Caractéristiques fonctionnelles
Les borniers modulaires pour circuits imprimés de la Série MSM
permettent le câblage des fils jusqu’à 2.5 mm² (12 AWG) et donc
un courant d’intensité jusqu’à 24A certifiés.
Ils sont disponibles aux pas de 5 mm (.197 in), 7.5 mm (.294 in)
et 10 mm (.394 in) ainsi qu’en pouces aux pas de 5.08 mm (.200
in), 7.62 mm (.300 in) et 10.16 mm (.400 in), en pièces monoblocs
de 2 à 25 pôles, avec insertion du fil parallèle, à 45° ou verticale
au C.I.
Grâce à la modularité des boîtiers, il est possible d’utiliser des
borniers à base monobloc de 2 à 25 pôles ou d’en assembler
plusieurs afin d’obtenir le nombre de pôles désirés. Cette
caractéristique permet de gérer un stock minimum de borniers de
base.
L’utilisation des emballages en Kit simplifie la gestion interne du
produit, du stock et de l’assemblage car avec un seul code-article
il est possible de recevoir plusieurs versions, ce qui permet de
réduire les code-articles et de diminuer les risques d’erreur.
pas 5/5.08 mm
de 2 à 25 pôles
Droit, Modulaire
pas 7.5/7.62 mm
de 2 à 5 pôles
Droit, Modulaire
Classe Dimensionelle:
Moyenne
Couleur standard :
Vert
Hauteur :
15.2 mm (.598 in)
Section maximale de fil homologuée :
Rigide : 2.5 mm2 (VDE) ; 12 AWG (UL)
Flexible : 2.5 mm² (VDE) ; 12 AWG (UL)
Dimension entrée fil :
2.5 x 2.3 mm (.098 x .087 in)
Versions :
Modulaire
Pièces monoblocs :
de 2 à 25 pôles
Pas :
Métriques 5 mm, 7.5 mm, 10 mm
(.197 in, .295 in, .394 in)
En pouces 5.08 mm, 7.62 mm, 10.16 mm
(.200 in, .300 in, .400 in)
pas 10/10.16 mm
de 2 à 13 pôles
Droit, Modulaire
pas 5/5.08 mm
de 2 à 5 pôles
Version 35°, Modulaire
pas 5/5.08 mm
de 2 à 25 pôles
Version 90°, Modulaire
pas 5/5.08 mm
de 2 à 25 pôles
Version 270°, Modulaire
Description
Accessoires disponibles :
de 2 à 9 pôles
BSC pour Cage montante
Voir aussi “Accessories”, page 268



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com