Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STBB2JAD-R Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STBB2JAD-R
Description  800 mA 2.5 MHz, high efficiency dual mode buck-boost DC-DC converter
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STBB2JAD-R Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STBB2JAD-R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STBB2JAD-R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
Contents
STBB2
2/25
DocID022745 Rev 9
Contents
1
Application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6
Typical performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
General description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.1
Dual mode operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.2
Enable pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.3
Bypass operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.4
VSEL pin operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.5
Protection features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.5.1
Soft-start and short-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.5.2
Undervoltage lockout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.5.3
Overtemperature protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.1
Programming the output voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.2
Inductor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.3
Input and output capacitor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8.4
Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8.5
Product evaluation board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8.6
Thermal consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com