Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP171 Datasheet(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP171
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP171 Datasheet(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP171 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 41 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 20/41
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP171
当电池电压达到目标电压 V
TRGT 后,充电器从恒流模式进入恒压模式,充电电流减小。
当充电电流低于预设值的 10%或 15%时(可设,参见“寄存器 REG33H”),充电周期结束,充电停
止,充电结束时,AXP171 会发出 IRQ18,CHGLED 管脚停止指示充电状态。当电池电压重新低于 VRCH
时,会自动开始再充电,同时发出 IRQ17。
在非预充电模式下,如果在 480 分钟内(这个时间可以调整,参见“寄存器 REG34H”),充电周期没
有结束,充电器将自动进入电池激活模式。
电池激活模式
无论从预充电模式还是从恒流充电模式进入电池激活模式(计时器超时的情况下),AXP171 都会发出
IRQ10,表示电池可能损坏。
在电池激活模式,Charger 始终以较小的电流给电池充电,如果能够使电池电压达到 V
RCH,则退出
激活模式,同时发出 IRQ11。
AXP171 在寄存器 REG01H 中指示充电器是否处于电池激活模式。
CHGLED
CHGLED 管脚用来指示充电状态和报警,它有四个状态:正在充电、不在充电、电池异常报警和外部
电源过压报警。CHGLED 是 NMOS Open Drain(漏极开路型)输出,可以通过一个限流电阻来直接驱动一
个发光二极管来显示这四种状态。其在各状态下的表现如下表所示:
状态
表现
注释
正在充电 低电平
不在充电 高阻
电池异常 25% duty 1Hz 跳变 充电器进入电池激活模式,或者电池温度过高、过低
过压
25% duty 4Hz 跳变
外部电源输入电压过高
电池温度检测
在充电/使用过程中,AXP171 可以通过在 TS 管脚外接一个温敏电阻来监视电池的温度。电路示意如
下图:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com