Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP171 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP171
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP171 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AXP171 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 41 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 4/41
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP171
2.特性(Feature)
 电源管理 (IPS)
o 宽输入电压范围:
2.9V~6.3V (AMR:-0.3V~11V)
o 可配置的高效智慧电能平衡
“IPS™”系统
o 自适应
USB 或交流适配器限压限流
(4.4V/500mA/100mA)
o 内部理想二极管的等效内阻小于
100mΩ
 全集成充电器 (Charger)
o 最大充电电流可达
1.3A
o 支持电池温度监测
o 全面支持
USB 充电,符合规范要求
o 充电精度高,误差小于
0.5%
o 支持
4.1V/4.15V/4.2V/4.36V 等多种电池
o 自动进行充电流程控制
o 可直接驱动
LED 指示充电状态
o 根据系统负载情况自动调节充电电流
 2 路同步降压转换器 (DC-DC)
o
DC-DC1:可在 0.7V~3.5V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 800mA
o
DC-DC2:可在 0.7-2.275V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 800mA, 支持 VRC
 4 路线性稳压器 (LDO)
o
LDO1:30mA,始终有效
o
LDO2:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDO3:低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节,
100mV/step, 驱动能力 200mA
o
LDO4:可在 0.7-3.5V 之间调节,
25mV/step, 驱动能力 500mA
注:VRC,Voltage Ramp Control,电压斜
率控制。
 信号采集系统 (Signal Capture)
o 内建多路
12 Bit ADC
o 提供电池和外部输入电源的电流电压数
据
o 低电警告及保护
o 提供芯片温度信息
 应用处理器接口 (Host Interface)
o
Host 可以通过 TWSI 接口进行数据交换
o 可以灵活配置的中断管理
o 内置计时器
o 提供四组寄存器,可用于系统关机时的
数据保存
o 支持无需接口控制的独立工作模式
 系统管理(System Management)
o 可以软复位或硬复位
o 支持软关机或硬关机,支持外部唤醒开
机
o 支持输出电压监测、自诊断功能
o
PWROK 用于系统复位
o 外部电源检测
(插入/移除/驱动能力不足)
o 所有输出电压都支持软启动
o 过
/欠压保护 (OVP/UVP)
o 过流保护
(OCP)
o 过温保护
(OTP)
 高整合度(Fully Integration)
o 内部产生高精度参考电压(
0.5%)
o 内置
MOSFET
o 可定制时序和输出电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com