Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IPS160H Datasheet(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

Part # IPS160H
Description  Single high-side switch
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

IPS160H Datasheet(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button IPS160H Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics IPS160H Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 26 page
background image
IPS160H
Protection and diagnostic
DocID027563 Rev 2
15/26
Figure 6: Open load off-state
In case of wire break and during the OFF state (IN = low), the output voltage VOUT rises
according to the the partitioning between the external pull-up resistor and the internal
resistance of the IC (RI).
The effect of the LED (if any) on the output pin has to be considered as well. In case of wire
break and during the ON state (IN = high), the output voltage VOUT is pulled up to VCC by
the low resistive integrated switch. If the load is not connected, in order to guarantee the
correct open load signalization it must result:
VOUT > VOLoff(max.)
Referring to the circuit in figure 6:
���������������� = ������������ − ������������ × ������������ = ������������ − ������������ × (������������ + ���������������� + ������������)
therefore:
������������ <
������������(������������) − ������������������������(������������)
(
������������������������(������������)
��������
+
������������������������(������������) − ����������������
����������������
)
If the load is connected, in order to avoid any false signalization of the open load, it must
result as follows:
VOUT < VOLoff(min)
By taking into account the circuit in figure 6:
���������������� = ������������ − ������������ × ������������ = ������������ − ������������ × (
����������������
��������
+
���������������� − ����������������
����������������
+
����������������
��������
)
so:
������������ >
������������(������������) − ������������������������(������������)
(
������������������������(������������)
��������
+
������������������������(������������) − ����������������
����������������
+
������������������������(������������)
��������
)
The fault condition is reported on the DIAG pin and the fault reset occurs when load is
reconnected.
OUT
PGND
SUPPLY RAIL
GROUND PLANE
Application board
IPS160H
RLOAD
RPU
Open load
detection signal
+
-
VOLOFF
VCC
VCC
EXPOSED PAD
RLED
R I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com