Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
25
2002-07-25
可编程分频器
— PFD
PFD 的输出与 PA3 共用一个引脚 由掩膜选项决定
如果
PFD 输出允许 置 PA3 为 0 (CLR PA.3)可以打开 PFD 输出 置 PA3 为 1 则关闭 PFD 输出
并且
PA3 口输出为低电平
PFD 输出频率= 2
1
× 定时器溢出时间
1
PA3
功能
0
(CLR PA3)
PA3=PFD 输出端
1
(SET PA3)
PA3=0
掩膜选择
下表列出了
HT47R20 的掩膜选择 这些选择必须设定清楚 以确保系统运作正常
编号
掩膜选择
1
振荡器类型选择
决定系统时钟为
RC 振荡器 晶体振荡器还是 RTC 振荡器
2
看门狗定时器
实时时钟
时基的振荡源
总共有三种不同的选择
分别为
WDT 振荡器 RTC 振荡器或系统时钟/4
3
看门狗定时器允许
/禁止选择 看门狗定时器可由掩膜选择设置为允许或禁止
4
清除看门狗定时器次数选择 定义如何以指令清除看门狗定时器
One time 表
示
CLR WDT 指令能够清除看门狗定时器
Two times 表示需要交互执行 CLR
WDT1 和 CLR WDT2 这两个指令才可清除看门狗定时器
5
时基的超时时间选择
超时时间范围为
fs/2
12~fs/215 fs 为 WDT 的时钟来源
6
蜂鸣器输出频率选择
共有八种蜂鸣器输出频率
为
fs/2
2~fs/29 fs 为 WDT 的时
钟来源
7
唤醒选择 定义唤醒功能的选择 所有
PA 输入/输出管脚都可选成有能力将系统
从暂停模式唤醒
8
上拉电阻选择
决定在
PA 口低半字节是否带有上拉电阻
9
PA 口 CMOS 或 NMOS 架构选择 PA 口的低半字节可分别选择为 CMOS 或是
NMOS 架构 如果是 CMOS 架构 只能当作输出使用 如果是 NMOS 架构 则
可以当作双向输入
/输出使用
10
输入
/输出管脚与其它功能共用选择
PA0/BZ PA1/BZ PA0 和 PA1 可设置为一般的输入/输出管脚 或是蜂鸣器的输
出口
PA2/IR PA2 可设置为一般输入/输出管脚或红外线输出口
PA3/PFD PA3 可设置为一般的输入/输出管脚或 PFD 的输出口
11
LCD common 选择 有两种形式可以选择 3 common(1/3 周期 1/2 偏压)或
4common(1/4 周期
1/3 偏压)
如果选择
4 common
则
segment 输出端
(SEG19/COM3)要设为 common 输出 COM3
12
LCD 驱动时钟选择 共有七种频率可供 LCD 选择 fs/22~ fs/28, fs 表示 WDT 的
时钟源
13
暂停模式下
LCD 的开关状态选择
LCD 在暂停模式下的开关状态由掩膜选项设定
14
LVD 允许选择
15
LVR 允许选择



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com