Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 32 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 32 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
32
2002-07-25
DAA
[m]
将加法运算后放入累加器的值调整为十进制数
并将结果放入数据存储器
说明
本指令将累加器高低四位分别调整为
BCD 码 如果低四位的值大于 9 或 AC=1 那
么
BCD 调整就执行对原值加 6
并且内部进位标志
AC1= AC
即
AC 求反 否则原
值保持不变
如果高四位的值大于
9 或 C=1 那么 BCD 调整就执行对原值加 6
再加
AC1 并把 C 置位 否则 BCD 调整就执行对原值加 AC1 C 的值保持不变 结果
存放到数据存储器中
只有进位标志位
(C)受影响
操作
如果
ACC.3~ACC.0 > 9 或 AC=1
那么
[m].3~[m].0
(ACC.3~ACC.0 )+6 AC1= AC
否则
[m].3~[m].0
(ACC.3~ACC.0 ) AC1=0
并且
如果
ACC.7~ACC.4+AC1 > 9 或 C=1
那么
[m].7~[m].4
(ACC.7~ACC.4 )+6+ AC1 C=1
否则
[m].7~[m].4
(ACC.7~ACC.4 )+ AC1 C=C
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
DEC
[m]
数据存储器的内容减
1 结果放入数据存储器
说明
本指令将数据存储器内的数值减一再放回数据存储器
运算过程
[m]
[m]-1
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
DECA
[m]
数据存储器的内容减
1 结果放入累加器
说明
本指令将存储器内的数值减一
再放到累加器
运算过程
ACC
[m]-1
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
HALT
进入暂停模式
说明
本指令终止程序执行并关掉系统时钟
RAM 和寄存器内的数值保持原状态 WDT 计数
器清
0
暂停标志位
(PD)被设为 1
WDT 计数溢出位(TO)被清为 0
运算过程
PC
PC+1
PD
1
TO
0
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
0
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com