Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT47R20 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
4
2002-07-25
引脚说明
引脚名称
输入
/输出
掩膜选项
功能说明
PA0/BZ
PA1/ BZ
PA2/IR
PA3/PFD
PA4~PA7
输入
/输出
唤醒功能
上拉电阻
CMOS 或
NMOS
8 位双向输入/输出口 PA 低 4 位可由掩膜选项设置为
CMOS 或 NMOS 输出 带或不带上拉电阻(由上拉电阻
选项决定
) NMOS 可以设置为带或不带上拉电阻的斯
密特触发输入
NMOS 输出的每一位可由掩膜选项设
为唤醒输入
PA0~PA1 可由掩膜选择设置为输入/输出
或蜂鸣器输出
PA2 可由掩膜选择设置为输入/输出或
IR 载波输出 PA3 可由掩膜选项设置为输入/输出或
PFD 输出
PB0/ INT
PB1
PB2/TMR
PB3
输入
4 位斯密特触发输入口 具有上拉电阻 PB0 可由软件
设置为输入引脚或外部中断输入引脚
( INT ) PB2 可由
软件设置为输入引脚或定时
/计数器输入引脚
VSS
—
负电源
接地
IN1
CS1
RS1
RT1
输入
输出
输出
输出
—
振荡器输入引脚
(通道 1)
参考电容连接引脚
(通道 1)
参考电阻连接引脚
(通道 1)
电阻传感器测量连接引脚
(通道 1)
IN0
CS0
RS0
CRT0
RT0
输入
输出
输出
输出
输出
—
振荡器输入引脚
(通道 0)
参考电容连接引脚
(通道 0)
参考电阻连接引脚
(通道 0)
电阻
/电容传感器测量连接引脚(通道 0)
电阻传感器测量连接引脚
(通道 0)
COM3/SEG19
COM2~COM0
输出
1/2 或 1/3 或
1/4 占空比
SEG19/COM3 可由掩膜 选项设 置 为 LCD 显示的
Segment 或 Common 输出端 COM2~COM0 是 LCD 驱
动的
Common 输出
SEG18~SEG0
输出
—
LCD 驱动的 Segment 输出
V1,V2,C1,C2
—
电压泵
VLCD
输入
—
LCD 电源
OSC4
OSC3
输出
输入
RTC 或系统
时钟
实时时钟振荡器
OSC3 OSC4 连接 32768Hz 的晶体振荡器 用于提供
时间或系统时钟
(由掩膜选项确定)
VDD
输入
—
正电源
OSC2
OSC1
输出
输入
晶体或
RC
OSC1 OSC2 连接 RC 或晶体(由掩膜选项确定)以产生
内部系统时钟
RES
输入
—
斯密特触发复位输入
低电平有效
极限参数
电源供应电压
………….-0.3V~5.5V
储存温度
………….-50 ~125
端口输入电压
………….VSS-0.3V~VDD+0.3V
工作温度
………..….-40 ~85
注 这里只强调额定功率 超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害 无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态 而
且若长期在标示范围外的条件下工作
可能影响芯片的可靠性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com