Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT47R20 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
5
2002-07-25
直流电气特性
Ta=25
测试条件
符号
参数
VDD
条件
最小
典型
最大
单位
VDD
工作电压
—
—
2.2
5.5
V
3V
0.7
1.5
mA
IDD1
工作电流
(晶体振荡)
5V
无负载
fSYS=4MHz
1.7
3
mA
3V
0.7
1.5
mA
IDD2
工作电流
(RC 振荡)
5V
无负载
fSYS=4MHz
1.7
3
mA
3V
0.25
0.5
mA
IDD3
工作电流
(fSYS=32768Hz)
5V
无负载
0.8
1.5
mA
3V
1
µA
ISTB1
静态电流
(*fS=T1)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 关闭
2
µA
3V
4
10
µA
ISTB2
静态电流
(*fS=32768Hz)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电容型偏压
14
20
µA
3V
2
5
µA
ISTB3
静态电流
(*fS=WDT RC
振荡
)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电容型偏压
6
10
µA
3V
17
30
µA
ISTB4
静态电流
(*fS=32768Hz)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电阻型偏压
1/2bias
34
60
µA
3V
13
25
µA
ISTB5
静态电流
(*fS=32768Hz)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电阻型偏压
1/3bias
28
50
µA
3V
14
25
µA
ISTB6
静态电流
(*fS=WDT RC
振荡
)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电阻型偏压
1/2bias
26
50
µA
3V
10
20
µA
ISTB7
静态电流
(*fS=WDT RC
振荡
)
5V
无负载 系统
HALT
HALT 时 LCD 打开
电阻型偏压
1/3bias
19
40
µA
3V
0
0.3 VDD
V
VIL1
输入
/输出口低电平输入
电压
5V
0
0.3 VDD
V
3V
0.7 VDD
VDD
V
VIH1
输入
/输出口高电平输入
电压
5V
0.7 VDD
VDD
V
3V
0
0.4 VDD
V
VIL2
低电平输入电压
( RES)
5V
0
0.4 VDD
V
3V
0.9 VDD
VDD
V
VIH2
高电平输入电压
( RES)
5V
0.9 VDD
VDD
V
3V
VOL=0.1 VDD
6
12
—
mA
IOL
输入
/输出口灌电流
5V
VOL=0.1 VDD
10
25
—
mA
3V
VOH=0.9 VDD
-2
-4
—
mA
IOH
输入
/输出口源电流
5V
VOH=0.9 VDD
-5
-8
—
mA
3V
40
60
80
k
Ω
RPH
输入
/输出口上拉电阻
5V
10
30
50
k
Ω
VLVR
低电压复位
2.7
3.2
3.6
V
VLVD
低电压检测
3.0
3.3
3.6
V
注
* tSYS=1/fSYS
**为保护电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com