Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ST8034AT Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # ST8034AT
Description  16-pin smartcard interfaces
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST8034AT Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  ST8034AT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST8034AT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
List of tables
ST8034T, ST8034AT, ST8034P, ST8034C
4/40
DocID024587 Rev 4
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Pin description ST8034T and ST8034AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Pin description ST8034P and ST8034C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 4.
Absolute maximum ratings, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7.
Supply voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 8.
Card interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 9.
Microcontroller interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 10.
Clock circuits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 11.
Protection characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 12.
Timing characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 13.
ST8034T and ST8034AT clock frequency selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 14.
ST8034P VCC selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 15.
SO16 - 3.9 x 9.9 mm body package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 16.
QFN16 - 3 x 3 x 0.8 mm, 0.5 mm pitch package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 17.
Dimensions of carrier tape for SO16 - 3.9 x 9.9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 18.
Dimensions of carrier tape for QFN16 - 3 x 3 x 0.55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 19.
Tape and reel specification QFN16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 20.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com